công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33289DWR2 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC33289DWR2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual High-Side Switch 40 m ohm
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC33289DWR2 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MC33289DWR2 Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33289DWR2 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33289DWR2 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33289DWR2 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33289DWR2 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33289DWR2 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33289DWR2 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33289DWR2 Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33289DWR2 Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
Analog Integrated Circuit Device Data
Freescale Semiconductor
9
33289
PACKAGING
PACKAGE DIMENSIONS
PACKAGING
PACKAGE DIMENSIONS
For the most current package revision, visit www.freescale.com and perform a keyword search using the “98A” listed below
DW SUFFIX
20-PIN
PLASTIC PACKAGE
98ASB42343B
ISSUE J


Số phần tương tự - MC33289DWR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC33289DW/R2 MOTOROLA-MC33289DW/R2 Datasheet
345Kb / 10P
   Dual High-Side Switch
More results

Mô tả tương tự - MC33289DWR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TPS2HB35-Q1 TI1-TPS2HB35-Q1 Datasheet
239Kb / 7P
[Old version datasheet]   40-V, 35-m(ohm) Dual-Channel Smart High-Side Switch
TPS2HB08-Q1 TI1-TPS2HB08-Q1_18 Datasheet
851Kb / 52P
[Old version datasheet]   40-V, 8-m(ohm) Dual-Channel Smart High-Side Switch
TPS2HB08-Q1 TI1-TPS2HB08-Q1 Datasheet
171Kb / 7P
[Old version datasheet]   40-V, 8-m(ohm) Dual-Channel Smart High-Side Switch
TPS2HB08-Q1 TI1-TPS2HB08-Q1_19 Datasheet
1Mb / 56P
[Old version datasheet]   40-V, 8-m(ohm) Dual-Channel Smart High-Side Switch
TPS2HB16-Q1 TI1-TPS2HB16-Q1 Datasheet
304Kb / 10P
[Old version datasheet]   40-V, 16-m(ohm) Dual-Channel Smart High-Side Switch
TPS2HB50-Q1 TI1-TPS2HB50-Q1 Datasheet
239Kb / 7P
[Old version datasheet]   40-V, 50-m(ohm) Dual-Channel Smart High-Side Switch
TPS27S100 TI1-TPS27S100 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   40-V, 80-m(ohm) Single-Channel High-Side Switch
TPS1HA08-Q1 TI1-TPS1HA08-Q1_18 Datasheet
963Kb / 52P
[Old version datasheet]   40-V, 8-m(ohm) Single-Channel Smart High-Side Switch
TPS1H200-Q1 TI1-TPS1H200-Q1 Datasheet
848Kb / 32P
[Old version datasheet]   40-V 200-m(ohm) Single-Channel Smart High-Side Switch
TPS1HA08-Q1 TI1-TPS1HA08-Q1 Datasheet
236Kb / 7P
[Old version datasheet]   40-V, 8-m(ohm) Single-Channel Smart High-Side Switch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com