công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MC33288DDH Datasheet(PDF) 11 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC33288DDH
Nội dung chi tiết  Solid State Relay for Automotive Flasher Applications
tải về  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo 

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
Analog Integrated Circuit Device Data
Freescale Semiconductor
11
33288
TYPICAL APPLICATIONS
OPERATIONAL MODES
TYPICAL APPLICATIONS
Figure 7. Typical Application - Automotive Flasher
Battery
MCU
OUT1
IN1
Left Side
OUT2
IN2
Charge
Pump
Fault
Input
Trigger
Over
Temp
Over
Current
OUT1
OUT2
GND
CHANNEL 1
CHANNEL 2
Current
Recopy
CUR R
Cr 2
Current Copy
Resistor
21+21+5W
Right Side
21+21+5W
A/D
I/O
Vbat
CR 1
Trailor Right Side
21+5W
21+5W
Trailor Left Side
33288
CB
R
R
Left
Right
I/O
R
ST
I/O
R
OUT1
OUT2
Monitoring
R : 10 k typical
RCR : 500 Ω to 1 kΩ typical
CB : 100 nF to 470 nF
RWLP : 100 Ω typical
St-2
St-1
RCR
Drive &
Protect
VBAT
Vbat
WLP
1.2 W
IN2
Warning Lamp
Driver
RWLP
Open
Load
VBATC
5.0 V
10 K
VBAT
VBAT



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn