công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33286 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC33286
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive Dual High Side Driver
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC33286 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Freescale Semiconductor, Inc

  MC33286 Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33286 Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33286 Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33286 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33286 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33286 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33286 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33286 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Automotive Dual High Side Driver
7
Figure 2. Undervoltage Threshold Versus Temperature
Figure 3. High Current Limitation Versus Temperature
Figure 4. Battery Supply Current Versus Vbat
Figure 5. Short Circuit Current Limitation Versus
Temperature
Figure 6. OpenLoad Current Threshold Versus
Temperature
Figure 7. Ron Versus Temperature
2 Sides ON
1 Side ON
2 Sides OFF
1,0
1,1
-50
0
25
100
-25
50
75
125
1,2
1,3
1,4
1,5
0,90
0,80
0,70
8
6
4
2
0
-50
0
50
100
150
40
30
20
10
0
-50
0
50
100
200
150
TEMPERATURE (°C)
TEMPERATURE (°C)
TEMPERATURE (°C)
TEMPERATURE (°C)
TEMPERATURE (°C)
BATTERY VOLTAGE (V)
8
6
4
2
0
10
12
20
15
10
5
0
-50
0
50
100
200
150
010
20
30
40
-50
0
50
100
150
600
450
300
150
0
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com


Số phần tương tự - MC33286

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC33286 MOTOROLA-MC33286 Datasheet
320Kb / 8P
   Automotive Dual
More results

Mô tả tương tự - MC33286

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
XC33487 MOTOROLA-XC33487 Datasheet
134Kb / 5P
   Automotive Dual High Side Driver
logo
Freescale Semiconductor...
MC33285 FREESCALE-MC33285 Datasheet
251Kb / 5P
   Automotive Dual High Side TMOS Driver
logo
Motorola, Inc
MC33198 MOTOROLA-MC33198 Datasheet
296Kb / 11P
   Automotive High Side TMOS Driver
logo
Freescale Semiconductor...
33198 FREESCALE-33198 Datasheet
375Kb / 17P
   Automotive High-Side TMOS Driver
logo
ON Semiconductor
FAN7171-GF085 ONSEMI-FAN7171-GF085 Datasheet
1,003Kb / 10P
   High-Side Automotive Gate Driver IC
December-2017, Rev. 3
logo
Freescale Semiconductor...
33285 FREESCALE-33285_07 Datasheet
317Kb / 13P
   Dual High-Side TMOS Driver
logo
International Rectifier
IRS21858SPBF IRF-IRS21858SPBF Datasheet
238Kb / 19P
   High(Dual Mode) Side Driver
IRS21858SPBF IRF-IRS21858SPBF_15 Datasheet
238Kb / 19P
   High(Dual Mode) Side Driver
IRS21853SPBF IRF-IRS21853SPBF Datasheet
176Kb / 17P
   DUAL HIGH SIDE DRIVER IC
IRS21853SPBF IRF-IRS21853SPBF_15 Datasheet
191Kb / 17P
   DUAL HIGH SIDE DRIVER IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com