công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCZ33198EF bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCZ33198EF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive High-Side TMOS Driver
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCZ33198EF bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MCZ33198EF Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33198EF Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33198EF Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33198EF Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33198EF Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33198EF Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33198EF Datasheet HTML 12Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33198EF Datasheet HTML 13Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33198EF Datasheet HTML 14Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 17 page
background image
Analog Integrated Circuit Device Data
10
Freescale Semiconductor
33198
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
ELECTRICAL PERFORMANCE CURVES
Figure 12. Gate Voltage versus Gate Output Current.
TA = 25°C.
Figure 13. Gate Voltage versus Gate Output Current.
TA = 125°C
Figure 14. Gate Voltage versus Gate Output Current.
TA = 40°C
Figure 15. Gate Voltage versus VCC and RG at
TA = 25°C
01
2
3
4
5
10
15
20
25
30
35
40
GATE OUTPUT CURRENT (mA)
VCC = 7V
VCC = 14V
VCC = 21V
01
2
3
4
5
10
15
20
25
30
35
40
GATE OUTPUT CURRENT (mA)
VCC = 7V
VCC = 14V
VCC = 21V
01
2
3
4
5
10
15
20
25
30
35
40
GATE OUTPUT CURRENT (mA)
VCC = 7V
VCC = 14V
VCC = 21V
Vcc, SUPPLY VOLTAGE (V)
5
7
15
19
35
30
25
15
20
10
5
0
911
13
17
21
No Rg
Rg = 68K
Rg = 39K
Rg = 15K


Số phần tương tự - MCZ33198EF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCZ33199EF FREESCALE-MCZ33199EF Datasheet
324Kb / 18P
   Automotive ISO 9141 Serial Link Driver
MCZ33199EF FREESCALE-MCZ33199EF Datasheet
414Kb / 18P
   Automotive ISO 9141 Serial Link Driver
MCZ33199EFR2 FREESCALE-MCZ33199EFR2 Datasheet
324Kb / 18P
   Automotive ISO 9141 Serial Link Driver
MCZ33199R2 FREESCALE-MCZ33199R2 Datasheet
414Kb / 18P
   Automotive ISO 9141 Serial Link Driver
More results

Mô tả tương tự - MCZ33198EF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC33198 MOTOROLA-MC33198 Datasheet
296Kb / 11P
   Automotive High Side TMOS Driver
logo
Freescale Semiconductor...
MC33285 FREESCALE-MC33285 Datasheet
251Kb / 5P
   Automotive Dual High Side TMOS Driver
33285 FREESCALE-33285_07 Datasheet
317Kb / 13P
   Dual High-Side TMOS Driver
logo
Motorola, Inc
MC33091A MOTOROLA-MC33091A Datasheet
271Kb / 16P
   HIGH?밪IDE TMOS DRIVER
XC33487 MOTOROLA-XC33487 Datasheet
134Kb / 5P
   Automotive Dual High Side Driver
logo
Freescale Semiconductor...
MC33286 FREESCALE-MC33286 Datasheet
318Kb / 8P
   Automotive Dual High Side Driver
logo
ON Semiconductor
FAN7171-GF085 ONSEMI-FAN7171-GF085 Datasheet
1,003Kb / 10P
   High-Side Automotive Gate Driver IC
December-2017, Rev. 3
logo
STMicroelectronics
L9301 STMICROELECTRONICS-L9301 Datasheet
763Kb / 51P
   Automotive octal low side driver or quad low side plus quad high side driver
April 2016 Rev 6
logo
Motorola, Inc
MC33385 MOTOROLA-MC33385 Datasheet
369Kb / 11P
   Automotive Quad Low Side Driver
logo
STMicroelectronics
VNQ5160KTR-E STMICROELECTRONICS-VNQ5160KTR-E Datasheet
469Kb / 30P
   Quad channel high side driver for automotive applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com