công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPC8179TK bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - California Eastern Labs

tên linh kiện UPC8179TK
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON MMIC LOW CURRENT AMPLIFIER FOR MOBILE COMMUNICATIONS
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CEL [California Eastern Labs]
Trang chủ  http://www.cel.com
Logo CEL - California Eastern Labs

UPC8179TK bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - California Eastern Labs

  UPC8179TK Datasheet HTML 1Page - California Eastern Labs UPC8179TK Datasheet HTML 2Page - California Eastern Labs UPC8179TK Datasheet HTML 3Page - California Eastern Labs UPC8179TK Datasheet HTML 4Page - California Eastern Labs UPC8179TK Datasheet HTML 5Page - California Eastern Labs UPC8179TK Datasheet HTML 6Page - California Eastern Labs UPC8179TK Datasheet HTML 7Page - California Eastern Labs  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
EVALUATION BOARD, 0.9 GHz
1. 1.5 x 1.5 x 0.028", Getek laminate, double sided copper
2. Ground pattern on rear board
3. Solder plated patterns
4.
Through holes
EVALUATION BOARD, 1.9 GHz
FORM
SYMBOL
VALUE
Chip Capacitor
C7, C8
10 pF
C6
.4 pF
C1, C5
51 pF
C2, C3, C4
1000 pF
Chip Inductor
L2
22 nH
L1
2.7 nH
COMPONENT LIST
1. 1.5 x 1.5 x 0.028", Getek laminate, double sided copper
2. Ground pattern on rear board
3. Solder plated patterns
4.
Through holes
C6
C5
J1
C1
C3
L1
U1
C4
J2
GND
P1
Vcc
P2
C2
DEVICE ORIENTATION
PIN 1
ADD TAB
H=.028
GETEK
UPC8179TK
IFin
Er=4.2
RFout
Vcc
C6
C5
J1
C1
C3
L1
U1
C4
J2
GND
P1
Vcc
P2
C2
DEVICE ORIENTATION
PIN 1
ADD TAB
L2
C7 C8
H=.028
GETEK
UPC8179TK
IFin
Er=4.2
RFout
Vcc
UPC8179TK
FORM
SYMBOL
VALUE
Chip Capacitor
C6
1 pF
C1, C5
51 pF
C2, C3, C4
1800 pF
Chip Inductor
L1
10 nH
COMPONENT LIST
OUT
50Ω
50Ω
C6
4
1
6
2,3,5
C1
C2
C3
C4
C5
L1
IN
VCC
OUT
50Ω
50Ω
C6
14
6
2,3,5
C1
C2
C3
C4
C7
L2
L1
IN
C5
C8
VCC


Số phần tương tự - UPC8179TK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
UPC8179TK NEC-UPC8179TK Datasheet
289Kb / 27P
   SILICON MMIC LOW CURRENT AMPLIFIER FOR MOBILE COMMUNICATIONS
logo
California Eastern Labs
UPC8179TK CEL-UPC8179TK Datasheet
1Mb / 25P
   BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
logo
Renesas Technology Corp
UPC8179TK RENESAS-UPC8179TK Datasheet
419Kb / 29P
   BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
2005
logo
NEC
UPC8179TK-E2 NEC-UPC8179TK-E2 Datasheet
289Kb / 27P
   SILICON MMIC LOW CURRENT AMPLIFIER FOR MOBILE COMMUNICATIONS
logo
California Eastern Labs
UPC8179TK-E2 CEL-UPC8179TK-E2 Datasheet
1Mb / 25P
   BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
More results

Mô tả tương tự - UPC8179TK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
California Eastern Labs
UPC8178TK CEL-UPC8178TK Datasheet
593Kb / 27P
   SILICON MMIC LOW CURRENT AMPLIFIER FOR MOBILE COMMUNICATIONS
logo
NEC
UPC8179TB NEC-UPC8179TB Datasheet
154Kb / 7P
   SILICON MMIC LOW CURRENT AMPLIFIER FOR MOBILE COMMUNICATIONS
August 2000
UPC8179TB NEC-UPC8179TB_1 Datasheet
151Kb / 28P
   SILICON MMIC LOW CURRENT AMPLIFIER FOR MOBILE COMMUNICATIONS
August 2000
UPC8178TK NEC-UPC8178TK Datasheet
308Kb / 27P
   SILICON MMIC LOW CURRENT AMPLIFIER FOR MOBILE COMMUNICATIONS
UPC8178TB NEC-UPC8178TB Datasheet
165Kb / 28P
   SILICON MMIC LOW CURRENT AMPLIFIER FOR MOBILE COMMUNICATIONS
UPC8179TK NEC-UPC8179TK Datasheet
289Kb / 27P
   SILICON MMIC LOW CURRENT AMPLIFIER FOR MOBILE COMMUNICATIONS
logo
Renesas Technology Corp
PC8179TK RENESAS-PC8179TK_15 Datasheet
420Kb / 29P
   SILICON MMIC LOW CURRENT AMPLIFIER FOR MOBILE COMMUNICATIONS
logo
California Eastern Labs
UPC8178TB CEL-UPC8178TB Datasheet
206Kb / 7P
   SILICON RFIC LOW CURRENT AMPLIFIER FOR MOBILE COMMUNICATIONS
UPC8179TB CEL-UPC8179TB Datasheet
283Kb / 11P
   SILICON RFIC LOW CURRENT AMPLIFIER FOR MOBILE COMMUNICATIONS
UPC2747TB_V1 CEL-UPC2747TB_V1 Datasheet
1Mb / 17P
   3 V, SUPER MINIMOLD SILICON MMIC AMPLIFIER FOR MOBILE COMMUNICATIONS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com