công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NX8340MD-CC bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - California Eastern Labs

tên linh kiện NX8340MD-CC
Giải thích chi tiết về linh kiện  1310 nm AIGaInAs MQW-DFB LASER DIODE MODULE WITH DRIVER IN SMT PACKAGE FOR 10 GB/s APPLICATIONS
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CEL [California Eastern Labs]
Trang chủ  http://www.cel.com
Logo CEL - California Eastern Labs

NX8340MD-CC bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - California Eastern Labs

  NX8340MD-CC Datasheet HTML 1Page - California Eastern Labs NX8340MD-CC Datasheet HTML 2Page - California Eastern Labs NX8340MD-CC Datasheet HTML 3Page - California Eastern Labs NX8340MD-CC Datasheet HTML 4Page - California Eastern Labs NX8340MD-CC Datasheet HTML 5Page - California Eastern Labs NX8340MD-CC Datasheet HTML 6Page - California Eastern Labs  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
NX8340MD-CC
PIN CONNECTIONS
Pin No.
Function
Pin No.
Pin No.
Function
Function
1
2
3
4
5
6
7
Case GND
Vb
Vbm
VCC
PD Cathode
PD Anode
NC
8
9
10
11
12
Case GND
DIN
Case GND
DINB
Case GND
13
14
15
16
17
18
19
NC
Vmm
Vm
VCC
Thermistor
Thermistor
Case GND
TOP VIEW
#7
#1
#8
#12
#13
#19
(SC Receptacle
or Pigtail)
GND
Data
GND
GND
Data_B
LDD
PD
LD


Số phần tương tự - NX8340MD-CC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
NX8340MD-CC RENESAS-NX8340MD-CC Datasheet
247Kb / 11P
   LASER DIODE
2004
More results

Mô tả tương tự - NX8340MD-CC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
California Eastern Labs
NX6307 CEL-NX6307 Datasheet
401Kb / 5P
   1310 nm InGaAsP MQW DFB LASER DIODE IN CAN PACKAGE FOR 2.5 Gb/s APPLICATIONS
logo
Renesas Technology Corp
NX8346TB RENESAS-NX8346TB Datasheet
196Kb / 10P
   LASER DIODE 1310 nm AlGaInAs MQW-DFB LASER DIODE FOR 10 Gb/s APPLICATION
logo
Optoway Technology Inc
DL-3100S OPTOWAY-DL-3100S Datasheet
111Kb / 2P
   1310 nm DFB LASER DIODES 2.5 Gb/s MQW-DFB LASER DIODES
logo
Source Photonics, Inc.
C-13-DFBA-PB-SFC SOURCE-C-13-DFBA-PB-SFC Datasheet
485Kb / 3P
   Analog 1310 nm MQW-DFB Laser Diode Module
C-13-DFB10-TJ-SLC2I SOURCE-C-13-DFB10-TJ-SLC2I Datasheet
653Kb / 3P
   10 Gbps 1310 nm MQW-DFB Laser Diode Module-TOSA
C-13-DFB2.5-TD-SFCL SOURCE-C-13-DFB2.5-TD-SFCL Datasheet
1Mb / 7P
   1310 nm 2.5 MQW-DFB Laser Diode Module
logo
California Eastern Labs
NX8311UD CEL-NX8311UD Datasheet
459Kb / 9P
   1310 nm FOR LONG HAUL 2.5 Gb/s InGaAsP MQW-DFB LASER DIODE TOSA
logo
Source Photonics, Inc.
C-13-DFB10-TJ-SSC2I SOURCE-C-13-DFB10-TJ-SSC2I Datasheet
1Mb / 5P
   10Gbps 1310 nm MQW-DFB Laser Diode Module-TOSA
C-13-DFB10-TA-SSCMI SOURCE-C-13-DFB10-TA-SSCMI Datasheet
1Mb / 8P
   10Gbps 1310 nm MQW-DFB Laser Diode Module-TOSA
logo
Renesas Technology Corp
NX8346TS RENESAS-NX8346TS Datasheet
172Kb / 9P
   LASER DIODE 1 310 nm AlGaInAs MQW-DFB LASER DIODE FOR 10 Gb/s APPLICATION
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com