công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NE350184C bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - California Eastern Labs

tên linh kiện NE350184C
Giải thích chi tiết về linh kiện  HETERO JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR K-BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CEL [California Eastern Labs]
Trang chủ  http://www.cel.com
Logo CEL - California Eastern Labs

NE350184C bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - California Eastern Labs

  NE350184C Datasheet HTML 1Page - California Eastern Labs NE350184C Datasheet HTML 2Page - California Eastern Labs NE350184C Datasheet HTML 3Page - California Eastern Labs NE350184C Datasheet HTML 4Page - California Eastern Labs NE350184C Datasheet HTML 5Page - California Eastern Labs NE350184C Datasheet HTML 6Page - California Eastern Labs NE350184C Datasheet HTML 7Page - California Eastern Labs NE350184C Datasheet HTML 8Page - California Eastern Labs  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
NE350184C
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS (TA = +25
°C)
Parameter
Symbol
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
Drain to Source Voltage
VDS
1
2
3
V
Drain Current
ID
5
10
15
mA
Input Power
Pin
0
dBm
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = +25
°C)
Parameter
Symbol
Test Conditions
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
Gate to Source Leak Current
IGSO
VGS =
−3 V
10
µA
Saturated Drain Current
IDSS
VDS = 2 V, VGS = 0 V
15
70
mA
Gate to Source Cutoff Voltage
VGS (off)
VDS = 2 V, ID = 100
µA
−0.2
−2.0
V
Transconductance
gm
VDS = 2 V, ID = 10 mA
40
mS
Noise Figure
NF
VDS = 2 V, ID = 10 mA, f = 20 GHz
0.7
1.0
dB
Associated Gain
Ga
11
13.5
dB
Data Sheet PG10584EJ01V0S
2


Số phần tương tự - NE350184C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
NE350184C RENESAS-NE350184C Datasheet
223Kb / 11P
   HETERO JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR
2005
NE350184C-T1 RENESAS-NE350184C-T1 Datasheet
223Kb / 11P
   HETERO JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR
2005
NE350184C-T1-A RENESAS-NE350184C-T1-A Datasheet
223Kb / 11P
   HETERO JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR
2005
NE350184C-T1A RENESAS-NE350184C-T1A Datasheet
223Kb / 11P
   HETERO JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR
2005
NE350184C-T1A-A RENESAS-NE350184C-T1A-A Datasheet
223Kb / 11P
   HETERO JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR
2005
More results

Mô tả tương tự - NE350184C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
California Eastern Labs
NE3514S02 CEL-NE3514S02 Datasheet
269Kb / 8P
   K BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
Renesas Technology Corp
NE3514S02 RENESAS-NE3514S02 Datasheet
202Kb / 11P
   K BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
California Eastern Labs
NE3517S03 CEL-NE3517S03 Datasheet
310Kb / 8P
   K-BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL GaAs HJ-FET
logo
Renesas Technology Corp
NE3517S03 RENESAS-NE3517S03 Datasheet
208Kb / 11P
   K-BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL GaAs HJ-FET
NE3517S03 RENESAS-NE3517S03 Datasheet
208Kb / 11P
   K-BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL GaAs HJ-FET
logo
NEC
NE202 NEC-NE202 Datasheet
329Kb / 9P
   ULTRA LOW NOISE K BAND HETERO JUNCTION FET
NE32000 NEC-NE32000 Datasheet
247Kb / 7P
   LOW COSET LOW NOISE K-BAND HETERO JUNCTION FET
NE434S01 NEC-NE434S01 Datasheet
77Kb / 12P
   C BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
NE334S01 NEC-NE334S01 Datasheet
74Kb / 12P
   C BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
California Eastern Labs
NE23383 CEL-NE23383 Datasheet
26Kb / 3P
   SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com