công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NE34018-TI-64-A bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - California Eastern Labs

tên linh kiện NE34018-TI-64-A
Giải thích chi tiết về linh kiện  GaAs HJ-FET L TO S BAND LOW NOISE AMPLIFIER (New Plastic Package)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CEL [California Eastern Labs]
Trang chủ  http://www.cel.com
Logo CEL - California Eastern Labs

NE34018-TI-64-A bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - California Eastern Labs

Back Button NE34018-TI-64-A Datasheet HTML 2Page - California Eastern Labs NE34018-TI-64-A Datasheet HTML 3Page - California Eastern Labs NE34018-TI-64-A Datasheet HTML 4Page - California Eastern Labs NE34018-TI-64-A Datasheet HTML 5Page - California Eastern Labs NE34018-TI-64-A Datasheet HTML 6Page - California Eastern Labs NE34018-TI-64-A Datasheet HTML 7Page - California Eastern Labs NE34018-TI-64-A Datasheet HTML 8Page - California Eastern Labs NE34018-TI-64-A Datasheet HTML 9Page - California Eastern Labs NE34018-TI-64-A Datasheet HTML 10Page - California Eastern Labs  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
0.500
0.969
-18.7
8.662
160.8
0.016
81.1
0.667
-7.3
0.215
27.335
0.600
0.957
-22.2
8.541
157.3
0.019
79.1
0.663
-8.8
0.255
26.528
0.700
0.945
-25.8
8.454
153.7
0.022
78.0
0.655
-10.2
0.282
25.846
0.800
0.930
-29.3
8.332
150.3
0.025
76.3
0.649
-11.6
0.318
25.228
0.900
0.915
-32.7
8.209
147.0
0.028
74.8
0.641
-12.9
0.350
24.671
1.000
0.898
-36.1
8.096
143.6
0.031
73.3
0.632
-14.3
0.384
24.169
1.200
0.862
-42.8
7.844
137.2
0.036
70.6
0.615
-16.9
0.447
23.382
1.400
0.823
-49.3
7.571
131.1
0.041
68.1
0.596
-19.3
0.509
22.664
1.600
0.781
-55.7
7.299
125.1
0.046
65.7
0.577
-21.7
0.569
22.005
1.800
0.741
-62.0
7.036
119.4
0.051
63.5
0.557
-24.0
0.621
21.398
2.000
0.697
-68.4
6.775
113.9
0.056
61.4
0.539
-26.4
0.670
20.827
2.250
0.644
-76.6
6.458
107.2
0.061
58.7
0.517
-29.3
0.731
20.248
2.500
0.591
-84.9
6.144
100.9
0.066
56.5
0.496
-32.0
0.786
19.689
2.750
0.541
-93.7
5.848
94.8
0.071
54.3
0.476
-34.7
0.833
19.157
3.000
0.493
-102.7
5.553
88.9
0.075
52.1
0.458
-37.1
0.884
18.695
3.500
0.415
-122.2
5.007
78.0
0.084
48.2
0.426
-41.5
0.956
17.753
4.000
0.368
-141.9
4.526
68.0
0.091
44.9
0.399
-44.7
1.016
16.188
4.500
0.349
-159.7
4.119
59.2
0.099
42.2
0.372
-46.8
1.052
14.798
5.000
0.349
-173.2
3.790
51.2
0.107
39.9
0.343
-48.1
1.077
13.794
5.500
0.357
177.4
3.532
43.8
0.116
37.9
0.313
-49.1
1.089
13.021
6.000
0.362
170.2
3.332
36.7
0.127
35.6
0.284
-50.8
1.086
12.405
6.500
0.363
163.3
3.166
29.5
0.138
32.7
0.255
-54.2
1.084
11.836
7.000
0.356
154.4
3.024
22.0
0.148
28.8
0.230
-61.8
1.087
11.307
7.500
0.343
140.7
2.902
14.1
0.160
25.0
0.208
-73.1
1.079
10.876
8.000
0.336
123.7
2.782
5.7
0.171
20.3
0.199
-89.6
1.067
10.531
VDS = 3 V, IDS = 20 mA
FREQUENCY
S11
S21
S12
S22
K
MAG1
(GHz)
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
(dB)
MAG = Maximum Available Gain
MSG = Maximum Stable Gain
Note:
1. Gain Calculations:
MAG =
|S21|
|S12|
K - 1
).
2
(K ±
∆ = S11 S22 - S21 S12
When K ≤ 1, MAG is undefined and MSG values are used. MSG =
|S21|
|S12|
, K = 1 + | ∆ | - |S
11
| - |S22|
2
2
2
2 |S12 S21|
,
NE34018
TYPICAL SCATTERING PARAMETERS (TA = 25 °C)


Số phần tương tự - NE34018-TI-64-A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
NE34018-T1 NEC-NE34018-T1 Datasheet
114Kb / 16P
   L to S BAND LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
Renesas Technology Corp
NE34018-T1 RENESAS-NE34018-T1 Datasheet
250Kb / 18P
   HETERO JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR
2000
logo
NEC
NE34018-T2 NEC-NE34018-T2 Datasheet
114Kb / 16P
   L to S BAND LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
Renesas Technology Corp
NE34018-T2 RENESAS-NE34018-T2 Datasheet
250Kb / 18P
   HETERO JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR
2000
More results

Mô tả tương tự - NE34018-TI-64-A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
California Eastern Labs
NE38018 CEL-NE38018 Datasheet
68Kb / 9P
   GaAs HJ-FET L TO S BAND LOW NOISE AMPLIFIER (New Plastic Package)
logo
NEC
NE38018 NEC-NE38018_00 Datasheet
67Kb / 9P
   GaAs HJ-FET L TO S BAND LOW NOISE AMPLIFIER (New Plastic Package)
logo
California Eastern Labs
NE3509M04 CEL-NE3509M04_06 Datasheet
284Kb / 9P
   L TO S BAND LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
Renesas Technology Corp
NE3510M04 RENESAS-NE3510M04 Datasheet
216Kb / 12P
   L TO S BAND LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
NEC
NE34018 NEC-NE34018 Datasheet
114Kb / 16P
   L to S BAND LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
Renesas Technology Corp
NE3508M04 RENESAS-NE3508M04 Datasheet
213Kb / 12P
   L TO S BAND LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
NE3509M14 RENESAS-NE3509M14_15 Datasheet
219Kb / 12P
   N-Channel GaAs HJ-FET, L to C Band Low Noise Amplifier
logo
California Eastern Labs
NE3509M04 CEL-NE3509M04 Datasheet
1Mb / 11P
   L to S BAND LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
Renesas Technology Corp
NE3509M04 RENESAS-NE3509M04 Datasheet
217Kb / 12P
   L TO S BAND LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
NE3509M14 RENESAS-NE3509M14 Datasheet
208Kb / 12P
   N-Channel GaAs HJ-FET, L to C Band Low Noise Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com