công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NE34018-TI-64-A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - California Eastern Labs

tên linh kiện NE34018-TI-64-A
Giải thích chi tiết về linh kiện  GaAs HJ-FET L TO S BAND LOW NOISE AMPLIFIER (New Plastic Package)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CEL [California Eastern Labs]
Trang chủ  http://www.cel.com
Logo CEL - California Eastern Labs

NE34018-TI-64-A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - California Eastern Labs

  NE34018-TI-64-A Datasheet HTML 1Page - California Eastern Labs NE34018-TI-64-A Datasheet HTML 2Page - California Eastern Labs NE34018-TI-64-A Datasheet HTML 3Page - California Eastern Labs NE34018-TI-64-A Datasheet HTML 4Page - California Eastern Labs NE34018-TI-64-A Datasheet HTML 5Page - California Eastern Labs NE34018-TI-64-A Datasheet HTML 6Page - California Eastern Labs NE34018-TI-64-A Datasheet HTML 7Page - California Eastern Labs NE34018-TI-64-A Datasheet HTML 8Page - California Eastern Labs NE34018-TI-64-A Datasheet HTML 9Page - California Eastern Labs Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
FREQ.
NFOPT
GA
Γ
Γ
Γ
Γ
ΓOPT
(MHz)
(dB)
(dB)
MAG
ANG
Rn/50
VDS = 2 V, IDS = 10 mA
900
.56
20.5
.76
30
.45
2000
.63
16.3
.61
41
.28
2500
.68
14.1
.49
51
.18
3000
.70
13.6
.39
49
.16
3500
.76
12.3
.28
71
.12
4000
.82
11.6
.20
80
.10
VDS = 2 V, IDS = 30 mA
2000
.60
17.0
.56
39
.23
2500
.70
15.3
.43
46
.15
3000
.76
14.2
.32
50
.26
VDS = 3 V, IDS = 20 mA
900
.56
20.2
.74
26
1.54
2000
.62
16.8
.62
42
.43
2500
.66
14.9
.56
50
.31
3000
.70
14.0
.45
65
.24
3500
.80
13.2
.36
76
.14
4000
.84
12.8
.29
85
.10
4500
.90
11.0
.20
98
.08
TYPICAL PERFORMANCE CURVES (TA = 25°C)
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS1 (TA = 25°C)
SYMBOLS
PARAMETERS
UNITS
RATINGS
VDS
Drain to Source Voltage
V
4
VGDO
Gate to Drain Voltage
V
-3
VGSO
Gate to Source Voltage
V
-3
IDS
Drain Current
mA
IDSS
TCH
Channel Temperature
°C
125
TSTG
Storage Temperature
°C
-65 to +125
PT
Total Power Dissipation
mW
150
Note:
1. Operation in excess of any one of these parameters may result
in permanent damage.
NE34018
TYPICAL NOISE PARAMETERS (TA = 25°C)
TOTAL POWER DISSIPATION
vs. AMBIENT TEMPERATURE
Ambient Temperature, TA (˚C)
200
150
100
50
0
50
100
150
200
RTH = 833˚C/W
FREE AIR
20˚C
125˚C


Số phần tương tự - NE34018-TI-64-A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
NE34018-T1 NEC-NE34018-T1 Datasheet
114Kb / 16P
   L to S BAND LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
Renesas Technology Corp
NE34018-T1 RENESAS-NE34018-T1 Datasheet
250Kb / 18P
   HETERO JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR
2000
logo
NEC
NE34018-T2 NEC-NE34018-T2 Datasheet
114Kb / 16P
   L to S BAND LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
Renesas Technology Corp
NE34018-T2 RENESAS-NE34018-T2 Datasheet
250Kb / 18P
   HETERO JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR
2000
More results

Mô tả tương tự - NE34018-TI-64-A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
California Eastern Labs
NE38018 CEL-NE38018 Datasheet
68Kb / 9P
   GaAs HJ-FET L TO S BAND LOW NOISE AMPLIFIER (New Plastic Package)
logo
NEC
NE38018 NEC-NE38018_00 Datasheet
67Kb / 9P
   GaAs HJ-FET L TO S BAND LOW NOISE AMPLIFIER (New Plastic Package)
logo
California Eastern Labs
NE3509M04 CEL-NE3509M04_06 Datasheet
284Kb / 9P
   L TO S BAND LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
Renesas Technology Corp
NE3510M04 RENESAS-NE3510M04 Datasheet
216Kb / 12P
   L TO S BAND LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
NEC
NE34018 NEC-NE34018 Datasheet
114Kb / 16P
   L to S BAND LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
Renesas Technology Corp
NE3508M04 RENESAS-NE3508M04 Datasheet
213Kb / 12P
   L TO S BAND LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
NE3509M14 RENESAS-NE3509M14_15 Datasheet
219Kb / 12P
   N-Channel GaAs HJ-FET, L to C Band Low Noise Amplifier
logo
California Eastern Labs
NE3509M04 CEL-NE3509M04 Datasheet
1Mb / 11P
   L to S BAND LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
Renesas Technology Corp
NE3509M04 RENESAS-NE3509M04 Datasheet
217Kb / 12P
   L TO S BAND LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
NE3509M14 RENESAS-NE3509M14 Datasheet
208Kb / 12P
   N-Channel GaAs HJ-FET, L to C Band Low Noise Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com