công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NE33284A-T1 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NEC

tên linh kiện NE33284A-T1
Giải thích chi tiết về linh kiện  SUPER LOW NOISE HJ FET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

NE33284A-T1 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NEC

  NE33284A-T1 Datasheet HTML 1Page - NEC NE33284A-T1 Datasheet HTML 2Page - NEC NE33284A-T1 Datasheet HTML 3Page - NEC NE33284A-T1 Datasheet HTML 4Page - NEC NE33284A-T1 Datasheet HTML 5Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
NE33284A
NE33284A LINEAR MODEL
Parameters
2 V, 10 mA
2 V, 20 mA
2 V, 30 mA
g
73 mS
97 mS
104 mS
t
5 pSec
5 pSec
5.5 pSec
RDS
210 ohms
156 ohms
140 ohms
MODEL RANGE
Frequency:
0.1 to 20 GHz
Bias:
VDS = 2 V, ID = 10, 20, 30 mA
Date:
7/2/96
Parameter
Units
capacitance
picofarads
inductance
nanohenries
resistance
ohms
conductance
millisiemans
UNITS
SCHEMATIC
BIAS DEPENDENT MODEL PARAMETERS
0.001
CGD_PKG
CHIP
RG
LG
CCD_PKG
CCD_PKG
CCD_PKG
LG_PKG
RG_PKG
GATE
RD
RDS
g
t
f=281GHz
RS_PKG
0.2
LS_PKG
0.12
RS
0.19
CDS
LD
LD_PKG
CCD_PKG
0.3
0.13
0.24
0.05
0.2
0.1
0.01
CSD_PKG
SOURCE
RD_PKG
DRAIN
CDG
CDC
CGS
GGS
1e_5
RI
0.52
0.04
0.22
0.05
0.14
0.01
CSG_PKG
0.16
0.5
0.5
0.28
CCG_PKG
EXCLUSIVE NORTH AMERICAN AGENT FOR
RF, MICROWAVE & OPTOELECTRONIC SEMICONDUCTORS
CALIFORNIA EASTERN LABORATORIES • Headquarters • 4590 Patrick Henry Drive • Santa Clara, CA 95054-1817 • (408) 988-3500 • Telex 34-6393 • FAX (408) 988-0279
24-Hour Fax-On-Demand: 800-390-3232 (U.S. and Canada only) • Internet: http://WWW.CEL.COM
PRINTED IN USA ON RECYCLED PAPER -8/98
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE


Số phần tương tự - NE33284A-T1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
NE33284A-T1 NEC-NE33284A-T1 Datasheet
62Kb / 10P
   L to X BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
California Eastern Labs
NE33284A-T1 CEL-NE33284A-T1 Datasheet
54Kb / 5P
   SUPER LOW NOISE HJ FET
logo
NEC
NE33284A-T1A NEC-NE33284A-T1A Datasheet
62Kb / 10P
   L to X BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
More results

Mô tả tương tự - NE33284A-T1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
California Eastern Labs
NE23300 CEL-NE23300 Datasheet
58Kb / 5P
   SUPER LOW NOISE HJ FET
NE33284 CEL-NE33284 Datasheet
54Kb / 5P
   SUPER LOW NOISE HJ FET
NE33200 CEL-NE33200 Datasheet
87Kb / 7P
   SUPER LOW NOISE HJ FET
logo
NEC
NE33200N NEC-NE33200N Datasheet
85Kb / 7P
   SUPER LOW NOISE HJ FET
logo
California Eastern Labs
NE3210S01 CEL-NE3210S01 Datasheet
414Kb / 7P
   SUPER LOW NOISE HJ FET
NE4210S01 CEL-NE4210S01 Datasheet
252Kb / 7P
   SUPER LOW NOISE HJ FET
logo
NEC
NE334S01 NEC-NE334S01_00 Datasheet
46Kb / 6P
   C BAND SUPER LOW NOISE HJ FET
NE434S01 NEC-NE434S01_98 Datasheet
41Kb / 5P
   C BAND SUPER LOW NOISE HJ FET
logo
California Eastern Labs
NE334S01 CEL-NE334S01 Datasheet
46Kb / 6P
   C BAND SUPER LOW NOISE HJ FET
logo
NEC
NE23300 NEC-NE23300 Datasheet
53Kb / 5P
   SUPER LOW NOISE HJ FET (SPACE QUALIFIED)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com