công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NE32400 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NEC

tên linh kiện NE32400
Giải thích chi tiết về linh kiện  ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

NE32400 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NEC

  NE32400_98 Datasheet HTML 1Page - NEC NE32400_98 Datasheet HTML 2Page - NEC NE32400_98 Datasheet HTML 3Page - NEC NE32400_98 Datasheet HTML 4Page - NEC NE32400_98 Datasheet HTML 5Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
MAG =
|S21|
|S12|
K - 1
).
2
(K ±
∆ = S11 S22 - S21 S12
When K
≤ 1, MAG is undefined and MSG values are used. MSG = |S
21
|
|S12|
, K = 1 + | ∆ | - |S
11
| - |S22|
2
2
2
2 |S12 S21|
,
MAG = Maximum Available Gain
MSG = Maximum Stable Gain
FREQUENCY
S11
S21
S12
S22
K|S21|
MAG2
(GHz)
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
(dB)
(dB)
0.1
.999
-1.4
6.161
178.9
.002
89.3
.554
-0.6
.007
15.8
35.6
0.2
.999
-2.7
6.156
177.8
.003
88.6
.553
-1.5
.01
15.8
32.8
0.5
.998
-6.7
6.121
174.5
.006
86.5
.550
-3.7
.03
15.7
29.9
1.0
.995
-13.2
6.030
169.2
.013
83.2
.545
-7.4
.06
15.6
26.6
2.0
.982
-25.6
5.811
159.3
.027
76.8
.535
-15.5
.09
15.3
23.4
3.0
.965
-37.1
5.579
149.9
.039
70.7
.525
-22.9
.13
14.9
21.6
4.0
.945
-47.9
5.345
141.0
.049
65.0
.516
-30.3
.16
14.6
20.4
5.0
.923
-58.1
5.120
132.6
.058
59.7
.507
-37.7
.19
14.2
19.5
6.0
.900
-67.6
4.902
124.6
.066
54.7
.498
-42.2
.23
13.8
18.7
7.0
.878
-76.5
4.692
117.0
.073
50.0
.489
-47.2
.27
13.4
18.1
8.0
.856
-84.9
4.493
109.7
.079
45.7
.481
-52.1
.31
13.0
17.6
9.0
.835
-92.8
4.303
102.8
.085
41.7
.473
-56.8
.34
12.7
17.1
10.0
.816
-100.2
4.122
96.1
.090
38.0
.465
-61.4
.37
12.3
16.6
11.0
.797
-107.3
3.951
89.7
.095
34.6
.457
-65.9
.40
11.9
16.2
12.0
.780
-113.9
3.788
83.6
.099
31.4
.450
-70.3
.43
11.6
15.8
13.0
.764
-120.3
3.634
77.7
.103
28.6
.443
-74.5
.46
11.2
15.5
14.0
.749
-126.3
3.488
72.0
.107
26.0
.436
-78.6
.48
10.8
15.1
15.0
.734
-132.1
3.350
66.5
.111
23.6
.429
-82.7
.51
10.5
14.8
16.0
.720
-137.7
3.219
61.1
.115
21.5
.423
-86.6
.54
10.1
14.5
17.0
.706
-143.1
3.095
56.0
.119
19.6
.417
-90.4
.56
9.8
14.2
18.0
.692
-148.2
2.977
51.0
.123
17.9
.411
-94.1
.59
9.5
13.8
19.0
.679
-153.3
2.865
46.2
.126
16.4
.405
-97.8
.61
9.1
13.6
20.0
.665
-158.2
2.759
41.5
.130
15.1
.399
-101.3
.64
8.8
13.3
22.0
.637
-167.7
2.562
32.5
.138
12.8
.389
-108.1
.70
8.2
12.7
24.0
.609
-176.9
2.384
23.9
.147
11.1
.380
-114.6
.75
7.5
12.1
26.0
.583
174.1
2.222
15.7
.157
9.6
.370
-120.8
.80
6.9
11.5
28.0
.562
165.2
2.076
7.7
.167
8.4
.362
-126.7
.84
6.3
10.9
30.0
.552
156.4
1.942
0.0
.180
7.1
.354
-132.2
.86
5.7
10.3
Notes:
1. S Parameters include Bond Wires.
Gate:
Total 2 wire(s), 1 per bond pad 0.0132" (335
µm) long each wire.
Drain:
Total 2 wire(s), 1 per bond pad 0.0094" (240
µm) long each wire.
Source:
Total 4 wire(s), 2 per side, 0.0070" (178
µm) long each wire.
Wire:
0.0007" (17.8
µm) dia. gold.
2. Gain Calculations:
TYPICAL COMMON SOURCE SCATTERING PARAMETERS1 (TA = 25°C)
NE32400
VDS = 2 V, IDS = 20 mA
EXCLUSIVE NORTH AMERICAN AGENT FOR
RF, MICROWAVE & OPTOELECTRONIC SEMICONDUCTORS
CALIFORNIA EASTERN LABORATORIES • Headquarters • 4590 Patrick Henry Drive • Santa Clara, CA 95054-1817 • (408) 988-3500 • Telex 34-6393 • FAX (408) 988-0279
24-Hour Fax-On-Demand: 800-390-3232 (U.S. and Canada only) • Internet: http://WWW.CEL.COM
PRINTED IN USA ON RECYCLED PAPER -8/98
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE


Số phần tương tự - NE32400_98

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
NE32400 NEC-NE32400 Datasheet
85Kb / 8P
   C to Ka BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET CHIP
More results

Mô tả tương tự - NE32400_98

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
California Eastern Labs
NE24283B CEL-NE24283B Datasheet
49Kb / 4P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
NE321000 CEL-NE321000_01 Datasheet
135Kb / 6P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
NE321000 CEL-NE321000 Datasheet
141Kb / 6P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
logo
NEC
NE32684A NEC-NE32684A Datasheet
194Kb / 5P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
logo
California Eastern Labs
NE24200 CEL-NE24200 Datasheet
47Kb / 4P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
logo
NEC
NE32484A NEC-NE32484A_98 Datasheet
55Kb / 5P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
NE32984D NEC-NE32984D Datasheet
51Kb / 4P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
NE32584C NEC-NE32584C_98 Datasheet
57Kb / 6P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
logo
California Eastern Labs
NE32584 CEL-NE32584 Datasheet
58Kb / 6P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
logo
NEC
NE24200 NEC-NE24200_00 Datasheet
46Kb / 4P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET (SPACE QUALIFIED)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com