công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ABTH162245A bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74ABTH162245A
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit bus transceiver with 30W series termination resistors (3-State)
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74ABTH162245A bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74ABTH162245A Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74ABTH162245A Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74ABTH162245A Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74ABTH162245A Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74ABTH162245A Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74ABTH162245A Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74ABTH162245A Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74ABTH162245A Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74ABTH162245A Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
74ABT162245A
74ABTH162245A
16-bit bus transceiver with 30
Ω series
termination resistors (3-State)
1998 Feb 25
7
AC CHARACTERISTICS
GND = 0V; tR = tF = 2.5ns; CL = 50pF, RL = 500Ω
LIMITS
SYMBOL
PARAMETER
WAVEFORM
Tamb = +25°C
VCC = +5.0V
Tamb = –40°C to +85°C
VCC = +5.0V ±0.5V
UNIT
Min
Typ
Max
Min
Max
tPLH
tPHL
Propagation delay
nAx to nBx or nBx to nAx
1
1.0
1.5
2.0
3.0
3.3
4.5
1.0
1.5
3.5
4.9
ns
tPZH
tPZL
Output enable time
to High and Low level
2
1.5
2.0
3.1
5.0
4.3
6.1
1.5
2.0
5.0
7.0
ns
tPHZ
tPLZ
Output disable time
from High and Low level
2
1.7
1.5
3.5
3.2
4.8
4.5
1.7
1.5
5.4
4.9
ns
AC WAVEFORMS
VM = 1.5V, VIN = GND to 3.0V
INPUT
1.5V
OUTPUT
tPLH
tPHL
SA00028
1.5V
1.5V
1.5V
3 V
0 V
VOH
VOL
Waveform 1. Input to Output Propagation Delays
nOE INPUT
OUTPUT
OUTPUT
VM
VM
tPZH
tPHZ
VOH
VM
VM
VOL
tPZL
tPLZ
3.5V
0V
VOL + 0.3V
VOH – 0.3V
SA00024
Waveform 2. 3-State Output Enable and Disable Times


Số phần tương tự - 74ABTH162245A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
74ABTH162245A NEXPERIA-74ABTH162245A Datasheet
227Kb / 13P
   16-bit bus transceiver with 30 Ω series termination resistors; 3-state
Rev. 5 - 2 July 2021
74ABTH162245ADGG NEXPERIA-74ABTH162245ADGG Datasheet
227Kb / 13P
   16-bit bus transceiver with 30 Ω series termination resistors; 3-state
Rev. 5 - 2 July 2021
More results

Mô tả tương tự - 74ABTH162245A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ABT162245A PHILIPS-74ABT162245A Datasheet
83Kb / 12P
   16-Bit bus transceiver with 30ohm series termination resistors 3-State
1998 Feb 25
logo
Nexperia B.V. All right...
74ABT162245A NEXPERIA-74ABT162245A Datasheet
227Kb / 13P
   16-bit bus transceiver with 30 Ω series termination resistors; 3-state
Rev. 5 - 2 July 2021
74ALVT162245 NEXPERIA-74ALVT162245 Datasheet
232Kb / 13P
   16-bit transceiver with 30 Ω termination resistors; 3-state
Rev. 4 - 3 February 2021
logo
NXP Semiconductors
74ABT2245 PHILIPS-74ABT2245 Datasheet
111Kb / 12P
   Octal transceiver with direction pin and 30W series termination resistors (3-State)
1998 Jan 16
74LVT162245B PHILIPS-74LVT162245B Datasheet
80Kb / 10P
   3.3V LVT 16-bit transceiver with 30ohm termination resistors 3-State
1998 Feb 19
74ALVT162245 PHILIPS-74ALVT162245 Datasheet
89Kb / 10P
   2.5V/3.3V ALVT 16-bit transceiver with 30ohm termination resistors 3-State
1998 Feb 13
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVT162245B NEXPERIA-74LVT162245B Datasheet
223Kb / 11P
   3.3 V 16-bit transceiver with 30 Ω termination resistors; 3-state
Rev. 4 - 6 August 2021
logo
NXP Semiconductors
74LVC162245A PHILIPS-74LVC162245A Datasheet
84Kb / 10P
   16-bit bus transceiver with direction pin; 30ohm series termination resistors; 5V Input/Outputs tolerant 3-State
2003 Dec 08
74LVTH322245 PHILIPS-74LVTH322245_15 Datasheet
98Kb / 12P
   3.3 V 32-bit bus transceiver with 30 W termination resistors; 3-state
Rev. 01-24 January 2007
74LVTH322245 NXP-74LVTH322245 Datasheet
90Kb / 12P
   3.3 V 32-bit bus transceiver with 30 W termination resistors; 3-state
Rev. 01-24 January 2007
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com