công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STTH806DTI bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STTH806DTI
Giải thích chi tiết về linh kiện  Tandem 600V HYPERFAST BOOST DIODE
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STTH806DTI bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STTH806DTI_05 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STTH806DTI_05 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STTH806DTI_05 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STTH806DTI_05 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STTH806DTI_05 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STTH806DTI_05 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
STTH806DTI
5/6
®
PACKAGE MECHANICAL DATA
Insulted TO-220AC
A
C
D
E
M
L7
H2
Ø I
L5
L6
L9
L4
G
F1
F
L2
ORDERING INFORMATION
Epoxy meets UL94, V0
Cooling method: by conduction (C)
Recommended torque value: 0.55 m.N.
Maximum torque value: 0.70 m.N.
Ordering type
Marking
Package
Weight
Base qty
Delivery
mode
STTH806DTI
STTH806DTI
Insulated
TO-220AC
1.90 g
50
Tube
Date
Revision
Changes
Oct-2003
2A
Initial release
May-2004
3
Reformatted
29-Jun-2005
4
Corrections to typographical errors. No technical changes.
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C
1.23
1.32
0.048
0.051
D
2.40
2.72
0.094
0.107
E
0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.066
G
4.95
5.15
0.194
0.202
H2
10.00
10.40
0.393
0.409
L2
16.40 typ.
0.645 typ.
L4
13.00
14.00
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.20
6.60
0.244
0.259
L9
3.50
3.93
0.137
0.154
M
2.6 typ.
0.102 typ.
Diam. I
3.75
3.85
0.147
0.151


Số phần tương tự - STTH806DTI_05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STTH806DTI STMICROELECTRONICS-STTH806DTI_07 Datasheet
88Kb / 7P
   Tandem 600 V hyperfast boost diode
More results

Mô tả tương tự - STTH806DTI_05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STTH806DTI STMICROELECTRONICS-STTH806DTI Datasheet
42Kb / 5P
   Tandem 600V HYPERFAST BOOST DIODE
STTH1506DPI STMICROELECTRONICS-STTH1506DPI Datasheet
72Kb / 5P
   Tandem 600V HYPERFAST BOOST DIODE
October 2003 - Ed: 2A
STTH506DTI STMICROELECTRONICS-STTH506DTI Datasheet
50Kb / 5P
   Tandem 600V HYPERFAST BOOST DIODE
October 2003 - Ed: 2A
STTH3006DPI STMICROELECTRONICS-STTH3006DPI Datasheet
68Kb / 5P
   Tandem 600V HYPERFAST BOOST DIODE
STTH806DTI STMICROELECTRONICS-STTH806DTI_07 Datasheet
88Kb / 7P
   Tandem 600 V hyperfast boost diode
STTH3006TPI STMICROELECTRONICS-STTH3006TPI Datasheet
55Kb / 5P
   Tandem 600V HYPERFAST RECTIFIER
June 2003 - Ed: 1A
STTH1506TPI STMICROELECTRONICS-STTH1506TPI Datasheet
71Kb / 5P
   Tandem 600V Hyperfast Rectifer
STTH506TTI STMICROELECTRONICS-STTH506TTI Datasheet
58Kb / 5P
   Tandem 600V HYPERFAST RECTIFIER
STTH806TTI STMICROELECTRONICS-STTH806TTI Datasheet
58Kb / 5P
   TURBOSWITCHO Tandem 600V ULTRA-FAST BOOST DIODE
STTH1008DTI STMICROELECTRONICS-STTH1008DTI Datasheet
264Kb / 9P
   800 V tandem hyperfast diode
March 2013 Rev 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com