công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM690S bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM690S
Giải thích chi tiết về linh kiện  3V Supervisor with Battery Switchover
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM690S bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STM690S Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STM690S Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STM690S Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM690S Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM690S Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM690S Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM690S Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM690S Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM690S Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 32 page
background image
5/32
STM690/704/795/802/804/805/806
Figure 5. STM690/802/804/805 Connections
Note: 1. For STM804/805, reset output is active-high and open
drain.
Figure 6. STM704/806 Connections
Figure 7. STM795 Connections
1
PFO
PFI
WDI
RST(RST)(1)
VCC
VOUT
VBAT
VSS
AI08849
SO8/TSSOP8
2
3
4
8
7
6
5
1
PFO
PFI
MR
RST
VCC
VOUT
VBAT
VSS
AI08850
SO8/TSSOP8
2
3
4
8
7
6
5
1
ECON
VSS
RST
VCC
VOUT
VBAT
VCCSW
AI08851
SO8/TSSOP8
2
3
4
8
7
6
5
E


Số phần tương tự - STM690S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM690SDS6E STMICROELECTRONICS-STM690SDS6E Datasheet
445Kb / 31P
   3V Supervisor with Battery Switchover
STM690SDS6E STMICROELECTRONICS-STM690SDS6E Datasheet
960Kb / 42P
   3 V supervisor with battery switchover
STM690SDS6F STMICROELECTRONICS-STM690SDS6F Datasheet
445Kb / 31P
   3V Supervisor with Battery Switchover
STM690SDS6F STMICROELECTRONICS-STM690SDS6F Datasheet
960Kb / 42P
   3 V supervisor with battery switchover
STM690SM6E STMICROELECTRONICS-STM690SM6E Datasheet
445Kb / 31P
   3V Supervisor with Battery Switchover
More results

Mô tả tương tự - STM690S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM690 STMICROELECTRONICS-STM690 Datasheet
445Kb / 31P
   3V Supervisor with Battery Switchover
STM1403 STMICROELECTRONICS-STM1403 Datasheet
162Kb / 9P
   3V FIPS-140 Security Supervisor with Battery Switchover
STM1404 STMICROELECTRONICS-STM1404 Datasheet
199Kb / 9P
   Security Supervisor with Battery Switchover
STM690A STMICROELECTRONICS-STM690A Datasheet
773Kb / 37P
   5V Supervisor with Battery Switchover
STM690 STMICROELECTRONICS-STM690_10 Datasheet
960Kb / 42P
   3 V supervisor with battery switchover
STM690A STMICROELECTRONICS-STM690A_10 Datasheet
1Mb / 43P
   5 V supervisor with battery switchover
STM1403 STMICROELECTRONICS-STM1403_08 Datasheet
361Kb / 34P
   3 V FIPS-140 security supervisor with battery switchover
STM1404 STMICROELECTRONICS-STM1404_08 Datasheet
370Kb / 35P
   3 V FIPS-140 security supervisor with battery switchover
logo
Micro Analog systems
MCP7952X MAS-MCP7952X Datasheet
946Kb / 50P
   3V SPI Real-Time Clock Calendar with Battery Switchover
logo
Microchip Technology
MCP79510-IMS MICROCHIP-MCP79510-IMS Datasheet
946Kb / 50P
   3V SPI Real-Time Clock Calendar with Battery Switchover
11/29/11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com