công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STG3690 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STG3690
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW VOLTAGE 5廓 MAX QUAD SPDT SWITCH WITH BREAK BEFORE MAKE FEATURE
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STG3690 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STG3690_05 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STG3690_05 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STG3690_05 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STG3690_05 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STG3690_05 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STG3690_05 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STG3690_05 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STG3690_05 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STG3690_05 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
STG3690
9/12
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
0.80
0.90
1.00
0.032
0.035
0.039
A1
0.02
0.05
0.001
0.002
A3
0.20
0.008
b
0.18
0.25
0.30
0.007
0.010
0.012
D
3.00
0.118
D2
1.55
1.70
1.80
0.061
0.067
0.071
E
3.00
0.118
E2
1.55
1.70
1.80
0.061
0.067
0.071
e
0.50
0.020
K
0.20
0.008
L
0.30
0.40
0.50
0.012
0.016
0.020
r
0.09
0.006
QFN16 (3x3) MECHANICAL DATA
E
A
A1
e
K
E2
b
r
D2
K
L
A3
D


Số phần tương tự - STG3690_05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STG3690QTR STMICROELECTRONICS-STG3690QTR Datasheet
171Kb / 11P
   LOW VOLTAGE 5ohm MAX QUAD SPDT SWITCH WITH BREAK BEFORE MAKE FEATURE
STG3690TTR STMICROELECTRONICS-STG3690TTR Datasheet
171Kb / 11P
   LOW VOLTAGE 5ohm MAX QUAD SPDT SWITCH WITH BREAK BEFORE MAKE FEATURE
More results

Mô tả tương tự - STG3690_05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STG3699 STMICROELECTRONICS-STG3699_05 Datasheet
371Kb / 12P
   LOW VOLTAGE 0.5廓 MAX QUAD SPDT SWITCH WITH BREAK BEFORE MAKE FEATURE
STG3699A STMICROELECTRONICS-STG3699A_06 Datasheet
523Kb / 14P
   LOW VOLTAGE 0.5廓 MAX QUAD SPDT SWITCH WITH BREAK-BEFORE-MAKE FEATURE
STG3699B STMICROELECTRONICS-STG3699B_07 Datasheet
259Kb / 18P
   Low voltage 0.5 廓 max, quad SPDT switch with break-before-make feature
STG3699B STMICROELECTRONICS-STG3699B Datasheet
264Kb / 19P
   Low Voltage 0.5ohm Max, Quad SPDT Switch with break-before-make feature
STG3699 STMICROELECTRONICS-STG3699 Datasheet
274Kb / 12P
   LOW VOLTAGE 0.5??MAX QUAD SPDT SWITCH WITH BREAK BEFORE MAKE FEATURE
STG3690 STMICROELECTRONICS-STG3690 Datasheet
171Kb / 11P
   LOW VOLTAGE 5ohm MAX QUAD SPDT SWITCH WITH BREAK BEFORE MAKE FEATURE
STG3699A STMICROELECTRONICS-STG3699A Datasheet
525Kb / 11P
   LOW VOLTAGE 0.5ohm MAX QUAD SPDT SWITCH WITH BREAK BEFORE MAKE FEATURE
STG3684 STMICROELECTRONICS-STG3684_05 Datasheet
562Kb / 11P
   LOW VOLTAGE 0.5廓 MAX DUAL SPDT SWITCH WITH BREAK BEFORE MAKE FEATURE
STG3159 STMICROELECTRONICS-STG3159 Datasheet
386Kb / 18P
   Low voltage 1廓 max single SPDT switch with break-before-make feature
STG3689 STMICROELECTRONICS-STG3689 Datasheet
200Kb / 16P
   Low Voltage 0.9廓 max dual SPDT Switch with break-before-make feature
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com