công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC9S12D32 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC9S12D32
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Microcontroller
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC9S12D32 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Freescale Semiconductor, Inc

  MC9S12D32 Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S12D32 Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S12D32 Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S12D32 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S12D32 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S12D32 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S12D32 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S12D32 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S12D32 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
PRODUCT PROPOSAL, Rev 6.1, 23-Oct-02
5
Figure 1 Pin assignments 112 LQFP for MC9S12D-Family
VRH
VDDA
PAD15/AN15/ETRIG1
PAD07/AN07/ETRIG0
PAD14/AN14
PAD06/AN06
PAD13/AN13
PAD05/AN05
PAD12/AN12
PAD04/AN04
PAD11/AN11
PAD03/AN03
PAD10/AN10
PAD02/AN02
PAD09/AN09
PAD01/AN01
PAD08/AN08
PAD00/AN00
VSS2
VDD2
PA7/ADDR15/DATA15
PA6/ADDR14/DATA14
PA5/ADDR13/DATA13
PA4/ADDR12/DATA12
PA3/ADDR11/DATA11
PA2/ADDR10/DATA10
PA1/ADDR9/DATA9
PA0/ADDR8/DATA8
SS1/PWM3/KWP3/PP3
SCK1/PWM2/KWP2/PP2
MOSI1/PWM1/KWP1/PP1
MISO1/PWM0/KWP0/PP0
XADDR17/PK3
XADDR16/PK2
XADDR15/PK1
XADDR14/PK0
IOC0/PT0
IOC1/PT1
IOC2/PT2
IOC3/PT3
VDD1
VSS1
IOC4/PT4
IOC5/PT5
IOC6/PT6
IOC7/PT7
XADDR19/PK5
XADDR18/PK4
KWJ1/PJ1
KWJ0/PJ0
MODC/TAGHI/BKGD
ADDR0/DATA0/PB0
ADDR1/DATA1/PB1
ADDR2/DATA2/PB2
ADDR3/DATA3/PB3
ADDR4/DATA4/PB4
Signals shown in Bold are not available on the 80 Pin Package
MC9S12D-Family
112LQFP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com


Số phần tương tự - MC9S12D32

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC9S12D32 MOTOROLA-MC9S12D32 Datasheet
373Kb / 14P
   16-Bit Microcontroller
logo
Freescale Semiconductor...
MC9S12D32 FREESCALE-MC9S12D32 Datasheet
1Mb / 128P
   Device User Guide V01.20
MC9S12D32 FREESCALE-MC9S12D32 Datasheet
1Mb / 128P
   MC9S12DJ64 Device User Guide
More results

Mô tả tương tự - MC9S12D32

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC9S12B MOTOROLA-MC9S12B Datasheet
322Kb / 12P
   16-Bit Microcontroller
logo
Fujitsu Component Limit...
MB90580 FUJITSU-MB90580 Datasheet
3Mb / 395P
   16-BIT MICROCONTROLLER
logo
OKI electronic componet...
MSM66577 OKI-MSM66577 Datasheet
213Kb / 34P
   16-Bit Microcontroller
logo
ON Semiconductor
LC88FC2H0A ONSEMI-LC88FC2H0A Datasheet
433Kb / 48P
   16-bit Microcontroller
June, 2013 Ver.1.00
LC88FC2H0B ONSEMI-LC88FC2H0B Datasheet
421Kb / 47P
   16-bit Microcontroller
January 2015 - Rev. 1
logo
Motorola, Inc
MC68HC916X1 MOTOROLA-MC68HC916X1 Datasheet
398Kb / 2P
   16-BIT MICROCONTROLLER
logo
Fujitsu Component Limit...
MB90333A FUJITSU-MB90333A Datasheet
439Kb / 72P
   16-bit Microcontroller
MB90337 FUJITSU-MB90337 Datasheet
292Kb / 48P
   16-bit Microcontroller
MB90335 FUJITSU-MB90335_07 Datasheet
916Kb / 92P
   16-bit Microcontroller
MB90800 FUJITSU-MB90800_08 Datasheet
2Mb / 92P
   16-bit Microcontroller
MB90330A FUJITSU-MB90330A Datasheet
1Mb / 120P
   16-bit Microcontroller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com