công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC9S12DJ512 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC9S12DJ512
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Microcontroller
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC9S12DJ512 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Freescale Semiconductor, Inc

  MC9S12DJ512 Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S12DJ512 Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S12DJ512 Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S12DJ512 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S12DJ512 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S12DJ512 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S12DJ512 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S12DJ512 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S12DJ512 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
MC9S
4
PRODUCT PROPOSAL, Rev 6.1, 23-Oct-02
32K - 512K Byte Flash EEPROM
2K - 14K Byte RAM
Enhanced Capture
RESET
EXTAL
XTAL
VDD1,2
VSS1,2
SCI0
1K - 4K Byte EEPROM
BKGD
R/W
MODB
XIRQ
NOACC/XCLKS
System
Integration
Module
(SIM)
VDDR
CPU12
Periodic Interrupt
COP Watchdog
Clock Monitor
Single-wire Background
Breakpoints
PLL
VSSPLL
XFC
VDDPLL
Multiplexed Address/Data Bus
VDDA
VSSA
VRH
VRL
ATD0
Multiplexed
Wide Bus
Multiplexed
VDDX
VSSX
Internal Logic 2.5V
Narrow Bus
PPAGE
VDDPLL
VSSPLL
PLL 2.5V
IRQ
LSTRB
ECLK
MODA
TEST
PE3
PE4
PE5
PE6
PE7
PE0
PE1
PE2
AN2
AN6
AN0
AN7
AN1
AN3
AN4
AN5
PAD03
PAD04
PAD05
PAD06
PAD07
PAD00
PAD01
PAD02
IOC2
IOC6
IOC0
IOC7
IOC1
IOC3
IOC4
IOC5
PT3
PT4
PT5
PT6
PT7
PT0
PT1
PT2
VRH
VRL
VDDA
VSSA
VRH
VRL
ATD1
AN2
AN6
AN0
AN7
AN1
AN3
AN4
AN5
PAD11
PAD12
PAD13
PAD14
PAD15
PAD08
PAD09
PAD10
VDDA
VSSA
RXD
TXD
MISO
MOSI
PS3
PS4
PS5
PS0
PS1
PS2
SCI1
RXD
TXD
PP3
PP4
PP5
PP6
PP7
PP0
PP1
PP2
PIX2
PIX0
PIX1
PIX3
ECS
PK3
PK7
PK0
PK1
XADDR17
ECS/ROMONE
XADDR14
XADDR15
XADDR16
SCK
SS
PS6
PS7
SPI0
IIC
SDA
SCL
PJ6
PJ7
CAN0
RXCAN
TXCAN
PM1
PM0
CAN1
RXCAN
TXCAN
PM2
PM3
CAN2
RXCAN
TXCAN
PM4
PM5
CAN3
RXCAN
TXCAN
PM6
PM7
KWH2
KWH6
KWH0
KWH7
KWH1
KWH3
KWH4
KWH5
PH3
PH4
PH5
PH6
PH7
PH0
PH1
PH2
KWJ0
KWJ1
PJ0
PJ1
I/O Driver 5V
VDDA
VSSA
A/D Converter 5V &
DDRA
DDRB
PTA
PTB
PK2
BDLC
RXB
TXB
Clock and
Reset
Generation
Module
Voltage Regulator
VSSR
Debug Module
VDD1,2
VSS1,2
VREGEN
VDDR
VSSR
Voltage Regulator 5V & I/O
Not all functionality shown in this
Block diagram is available in all Versions!
CAN4
RXCAN
TXCAN
MISO
MOSI
SCK
SS
SPI2
MISO
MOSI
SCK
SS
SPI1
PIX4
PIX5
PK4
PK5
XADDR18
XADDR19
Voltage Regulator Reference
KWP2
KWP6
KWP0
KWP7
KWP1
KWP3
KWP4
KWP5
KWJ6
KWJ7
Timer
(J1850)
PWM2
PWM6
PWM0
PWM7
PWM1
PWM3
PWM4
PWM5
PWM
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com


Số phần tương tự - MC9S12DJ512

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC9S12DJ512 MOTOROLA-MC9S12DJ512 Datasheet
373Kb / 14P
   16-Bit Microcontroller
logo
Freescale Semiconductor...
MC9S12DJ512 FREESCALE-MC9S12DJ512 Datasheet
2Mb / 124P
   Microcontroller Unit (MCU)
MC9S12DJ512 FREESCALE-MC9S12DJ512 Datasheet
4Mb / 124P
   MC9S12DP512 Device Guide V01.25
More results

Mô tả tương tự - MC9S12DJ512

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC9S12B MOTOROLA-MC9S12B Datasheet
322Kb / 12P
   16-Bit Microcontroller
logo
Fujitsu Component Limit...
MB90580 FUJITSU-MB90580 Datasheet
3Mb / 395P
   16-BIT MICROCONTROLLER
logo
OKI electronic componet...
MSM66577 OKI-MSM66577 Datasheet
213Kb / 34P
   16-Bit Microcontroller
logo
ON Semiconductor
LC88FC2H0A ONSEMI-LC88FC2H0A Datasheet
433Kb / 48P
   16-bit Microcontroller
June, 2013 Ver.1.00
LC88FC2H0B ONSEMI-LC88FC2H0B Datasheet
421Kb / 47P
   16-bit Microcontroller
January 2015 - Rev. 1
logo
Motorola, Inc
MC68HC916X1 MOTOROLA-MC68HC916X1 Datasheet
398Kb / 2P
   16-BIT MICROCONTROLLER
logo
Fujitsu Component Limit...
MB90333A FUJITSU-MB90333A Datasheet
439Kb / 72P
   16-bit Microcontroller
MB90337 FUJITSU-MB90337 Datasheet
292Kb / 48P
   16-bit Microcontroller
MB90335 FUJITSU-MB90335_07 Datasheet
916Kb / 92P
   16-bit Microcontroller
MB90800 FUJITSU-MB90800_08 Datasheet
2Mb / 92P
   16-bit Microcontroller
MB90330A FUJITSU-MB90330A Datasheet
1Mb / 120P
   16-bit Microcontroller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com