công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC-7882 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - California Eastern Labs

tên linh kiện MC-7882
Giải thích chi tiết về linh kiện  870 MHz CATV 20 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CEL [California Eastern Labs]
Trang chủ  http://www.cel.com
Logo CEL - California Eastern Labs

MC-7882 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - California Eastern Labs

  MC-7882 Datasheet HTML 1Page - California Eastern Labs MC-7882 Datasheet HTML 2Page - California Eastern Labs MC-7882 Datasheet HTML 3Page - California Eastern Labs MC-7882 Datasheet HTML 4Page - California Eastern Labs MC-7882 Datasheet HTML 5Page - California Eastern Labs MC-7882 Datasheet HTML 6Page - California Eastern Labs MC-7882 Datasheet HTML 7Page - California Eastern Labs  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
MC-7882
Caution
GaAs Products
This product uses gallium arsenide (GaAs).
GaAs vapor and powder are hazardous to human health if inhaled or ingested, so please observe
the following points.
• Follow related laws and ordinances when disposing of the product. If there are no applicable laws
and/or ordinances, dispose of the product as recommended below.
1. Commission a disposal company able to (with a license to) collect, transport and dispose of
materials that contain arsenic and other such industrial waste materials.
2. Exclude the product from general industrial waste and household garbage, and ensure that the
product is controlled (as industrial waste subject to special control) up until final disposal.
• Do not burn, destroy, cut, crush, or chemically dissolve the product.
• Do not lick the product or in any way allow it to enter the mouth.


Số phần tương tự - MC-7882

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
California Eastern Labs
MC-7882 CEL-MC-7882 Datasheet
82Kb / 2P
   NECs 870 MHz GaAs CATV POWER DOUBLER AMPLIFIER
logo
NEC
MC-7882 NEC-MC-7882 Datasheet
39Kb / 6P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
logo
Renesas Technology Corp
MC-7882 RENESAS-MC-7882 Datasheet
280Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2006
MC-7882-AZ RENESAS-MC-7882-AZ Datasheet
280Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2006
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
MC-7882_2015 JMNIC-MC-7882_2015 Datasheet
39Kb / 6P
   870 MHz CATV 20 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
More results

Mô tả tương tự - MC-7882

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
MC-7882_2015 JMNIC-MC-7882_2015 Datasheet
39Kb / 6P
   870 MHz CATV 20 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
MC-7845_2015 JMNIC-MC-7845_2015 Datasheet
41Kb / 6P
   870 MHz CATV 18 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
MC-7846_2015 JMNIC-MC-7846_2015 Datasheet
41Kb / 6P
   870 MHz CATV 22 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
logo
California Eastern Labs
MC-7881 CEL-MC-7881 Datasheet
290Kb / 7P
   870 MHz CATV 18 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
MC-7884 CEL-MC-7884_06 Datasheet
290Kb / 7P
   870 MHz CATV 25 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
MC-7847_2015 JMNIC-MC-7847_2015 Datasheet
41Kb / 6P
   870 MHz CATV 25 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
MC-7881_2015 JMNIC-MC-7881_2015 Datasheet
39Kb / 6P
   870 MHz CATV 18 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
logo
California Eastern Labs
MC-7845 CEL-MC-7845_06 Datasheet
298Kb / 7P
   870 MHz CATV 18 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
MC-7846 CEL-MC-7846 Datasheet
298Kb / 7P
   870 MHz CATV 22 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
MC-7847 CEL-MC-7847 Datasheet
291Kb / 7P
   870 MHz CATV 25 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com