công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC-7852G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - California Eastern Labs

tên linh kiện MC-7852G
Giải thích chi tiết về linh kiện  CATV 18 dB PUSH-PULL AMPLIFIER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CEL [California Eastern Labs]
Trang chủ  http://www.cel.com
Logo CEL - California Eastern Labs

MC-7852G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - California Eastern Labs

  MC-7852G Datasheet HTML 1Page - California Eastern Labs MC-7852G Datasheet HTML 2Page - California Eastern Labs  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
MC-7852G
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS1 (TCASE = 30 °C)
SYMBOLS
PARAMETERS
UNITS
RATINGS
VDD
Supply Voltage
V
30
VI
Input Voltage (Single Tone)
dBmV
65
TOP
Operating Temperature
°C
-30 to +100
TSTG
Storage Temperature
°C
-40 to +100
Note:
1. Operation in excess of any one of these parameters may result in
permanent damage.
TYPICAL SCATTERING PARAMETERS
VDD = 24 V
FREQUENCY
S11
S21
S12
S22
(MHz)
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
50
0.052
-83.06
7.805
-2.112
0.017
-0.954
0.068
-176.60
100
0.057
-82.82
7.913
-29.080
0.017
-22.940
0.056
-163.50
150
0.071
-84.93
7.957
-51.100
0.017
-42.330
0.056
-143.70
200
0.085
-86.97
7.998
-71.670
0.016
-60.760
0.061
-133.30
250
0.099
-88.97
8.047
-91.690
0.016
-79.260
0.070
-125.10
300
0.113
-88.18
8.078
-111.600
0.016
-97.140
0.076
-117.30
350
0.123
-91.37
8.095
-131.800
0.015
-115.900
0.081
-118.10
400
0.133
-93.68
8.125
-151.100
0.015
-134.100
0.086
-115.50
450
0.132
-99.58
8.182
-171.100
0.015
-152.800
0.079
-119.90
500
0.129
-104.90
8.250
169.100
0.016
-171.200
0.070
-124.00
550
0.113
-107.80
8.333
149.000
0.016
170.500
0.050
-124.50
600
0.085
-110.10
8.431
128.600
0.016
153.400
0.023
-113.50
650
0.065
-97.46
8.522
108.200
0.017
136.900
0.031
-43.19
700
0.058
-68.52
8.575
87.710
0.017
120.900
0.063
-24.66
750
0.089
-53.94
8.675
67.150
0.017
105.200
0.104
-37.34
800
0.131
-52.90
8.836
46.370
0.016
90.700
0.141
-50.31
850
0.174
-58.69
9.042
25.010
0.016
75.670
0.170
-67.88
900
0.225
-70.76
9.312
3.054
0.015
60.340
0.193
-85.25
950
0.247
-83.43
9.481
-20.500
0.014
43.050
0.201
-97.83
1000
0.289
-92.15
9.452
-43.320
0.012
29.900
0.224
-112.00
1050
0.321
-100.70
9.657
-66.730
0.010
14.310
0.220
-125.10
S21 MAG:
3.0/DIV., 15.00 FS
S12 MAG:
0.01/DIV., 0.05 FS
j50
j25
j10
0
-j10
-j25
-j50
-j100
j100
0
S11
S22
120˚
90˚
S21
60˚
30˚
150˚
180˚
-150˚
-120˚
-90˚
-60˚
-30˚
S12
EXCLUSIVE NORTH AMERICAN AGENT FOR
RF, MICROWAVE & OPTOELECTRONIC SEMICONDUCTORS
CALIFORNIA EASTERN LABORATORIES
• Headquarters • 4590 Patrick Henry Drive • Santa Clara, CA 95054-1817 • (408) 988-3500 • Telex 34-6393 • FAX (408) 988-0279
24-Hour Fax-On-Demand: 800-390-3232 (U.S. and Canada only)
• Internet: http://WWW.CEL.COM
05/17/2000
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE


Số phần tương tự - MC-7852G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
MC-7852G NEC-MC-7852G Datasheet
22Kb / 2P
   CATV 18 dB PUSH-PULL AMPLIFIER
More results

Mô tả tương tự - MC-7852G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
California Eastern Labs
MC-7852 CEL-MC-7852 Datasheet
24Kb / 2P
   CATV 18 dB PUSH-PULL AMPLIFIER
logo
NEC
MC-7852 NEC-MC-7852 Datasheet
22Kb / 2P
   CATV 18 dB PUSH-PULL AMPLIFIER
logo
California Eastern Labs
MC-7831 CEL-MC-7831_1 Datasheet
280Kb / 7P
   870 MHz CATV 18 dB PUSH-PULL AMPLIFIER
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
MC-7831_2015 JMNIC-MC-7831_2015 Datasheet
61Kb / 6P
   870 MHz CATV 18 dB PUSH-PULL AMPLIFIER
MC-7831-HA_2015 JMNIC-MC-7831-HA_2015 Datasheet
65Kb / 6P
   1 GHz CATV 18 dB PUSH-PULL AMPLIFIER
logo
NEC
MC-7856 NEC-MC-7856 Datasheet
23Kb / 2P
   CATV 22 dB PUSH-PULL AMPLIFIER
logo
California Eastern Labs
MC-7856G CEL-MC-7856G Datasheet
26Kb / 2P
   CATV 22 dB PUSH-PULL AMPLIFIER
logo
NEC
MC7856 NEC-MC7856 Datasheet
21Kb / 2P
   CATV 22 dB PUSH-PULL AMPLIFIER
logo
California Eastern Labs
MC-7856 CEL-MC-7856 Datasheet
25Kb / 2P
   CATV 22 dB PUSH-PULL AMPLIFIER
MC-7831-HA CEL-MC-7831-HA Datasheet
260Kb / 3P
   NECs 1 GHz GaAs CATV 18 dB PUSH-PULL AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com