công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS14T3 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện SS14T3
Giải thích chi tiết về linh kiện  12 V, 6.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

SS14T3 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  SS14T3 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor SS14T3 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor SS14T3 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor SS14T3 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor SS14T3 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
NSS12600CF8T1G
http://onsemi.com
2
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C unless otherwise noted)
Characteristic
Symbol
Min
Typical
Max
Unit
OFF CHARACTERISTICS
Collector−Emitter Breakdown Voltage
(IC = −10 mAdc, IB = 0)
V(BR)CEO
−12
Vdc
Collector−Base Breakdown Voltage
(IC = −0.1 mAdc, IE = 0)
V(BR)CBO
−12
Vdc
Emitter−Base Breakdown Voltage
(IE = −0.1 mAdc, IC = 0)
V(BR)EBO
−7.0
Vdc
Collector Cutoff Current
(VCB = −12 Vdc, IE = 0)
ICBO
−0.1
mAdc
Emitter Cutoff Current
(VEB = −7.0 Vdc)
IEBO
−0.1
mAdc
ON CHARACTERISTICS
DC Current Gain (Note 4)
(IC = −10 mA, VCE = −2.0 V)
(IC = −500 mA, VCE = −2.0 V)
(IC = −1.0 A, VCE = −2.0 V)
(IC = −2.0 A, VCE = −2.0 V)
(IC = −3.0 A, VCE = −2.0 V)
hFE
250
250
250
200
180
300
Collector−Emitter Saturation Voltage (Note 4)
(IC = −0.1 A, IB = −0.010 A) (Note 5)
(IC = −1.0 A, IB = −0.100 A)
(IC = −1.0 A, IB = −0.010 A)
(IC = −2.0 A, IB = −0.020 A)
(IC = −3.0 A, IB = −0.030 A)
(IC = −4.0 A, IB = −0.400 A)
VCE(sat)
−0.005
−0.045
−0.070
−0.095
−0.120
−0.140
−0.010
−0.060
−0.080
−0.120
−0.160
−0.170
V
Base −Emitter Saturation Voltage (Note 4)
(IC = −1.0 A, IB = −0.01 A)
VBE(sat)
−0.90
V
Base −Emitter Turn−on Voltage (Note 4)
(IC = −2.0 A, VCE = −3.0 V)
VBE(on)
−0.90
V
Cutoff Frequency
(IC = −100 mA, VCE = −5.0 V, f = 100 MHz)
fT
100
MHz
Input Capacitance (VEB = −0.5 V, f = 1.0 MHz)
Cibo
800
pF
Output Capacitance (VCB = −3.0 V, f = 1.0 MHz)
Cobo
300
pF
SWITCHING CHARACTERISTICS
Delay (VCC = −10 V, IC = 750 mA, IB1 = 15 mA)
td
130
ns
Rise (VCC = −10 V, IC = 750 mA, IB1 = 15 mA)
tr
220
ns
Storage (VCC = −10 V, IC = 750 mA, IB1 = 15 mA)
ts
350
ns
Fall (VCC = −10 V, IC = 750 mA, IB1 = 15 mA)
tf
240
ns
4. Pulsed Condition: Pulse Width = 300 msec, Duty Cycle ≤ 2%.
5. Guaranteed by design but not tested.


Số phần tương tự - SS14T3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
SS14T3 ONSEMI-SS14T3 Datasheet
63Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier
July, 2005 ??Rev. 3
SS14T3 ONSEMI-SS14T3 Datasheet
87Kb / 5P
   12 V, 1 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
September, 2007 - Rev. 0
SS14T3 ONSEMI-SS14T3 Datasheet
64Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier
July, 2005 ??Rev. 3
SS14T3 ONSEMI-SS14T3 Datasheet
88Kb / 6P
   12 V, 8.0 A, Low VCE(sat) NPN Transistor
May, 2007 - Rev. 1
SS14T3 ONSEMI-SS14T3 Datasheet
58Kb / 4P
   Power MOSFET 170 mAmps, 100 Volts
March, 2005 ??Rev. 5
More results

Mô tả tương tự - SS14T3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NSS12600CF8T1G ONSEMI-NSS12600CF8T1G Datasheet
102Kb / 5P
   12 V, 6.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
September, 2006 ??Rev. 0
NSV60600MZ4T1G ONSEMI-NSV60600MZ4T1G Datasheet
142Kb / 6P
   60 V, 6.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
November, 2011 ??Rev. 3
NSS60600MZ4T1G ONSEMI-NSS60600MZ4T1G Datasheet
87Kb / 5P
   60 V, 6.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
July, 2007 - Rev. 1
NSS60600MZ4 ONSEMI-NSS60600MZ4 Datasheet
114Kb / 5P
   60 V, 6.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
July, 2010 ??Rev. 2
NSS40500UW3T2G ONSEMI-NSS40500UW3T2G Datasheet
60Kb / 5P
   40 V, 6.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
July, 2006 ??Rev. 0
NSS40500UW3T2G ONSEMI-NSS40500UW3T2G_07 Datasheet
108Kb / 5P
   40 V, 6.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
March, 2007 ??Rev. 1
NSS40300DDR2G ONSEMI-NSS40300DDR2G Datasheet
109Kb / 6P
   Dual 40 V, 6.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
September, 2008 ??Rev. 0
NSS12500UW3T2G ONSEMI-NSS12500UW3T2G Datasheet
60Kb / 5P
   12 V, 8.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
July, 2006 ??Rev. 0
NSS12200LT1G ONSEMI-NSS12200LT1G_09 Datasheet
132Kb / 5P
   12 V, 4.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
August, 2009 ??Rev. 3
NSS12200WT1G ONSEMI-NSS12200WT1G_09 Datasheet
134Kb / 5P
   12 V, 3 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
October, 2009 ??Rev. 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com