công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS12T3 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện SS12T3
Giải thích chi tiết về linh kiện  12 V, 6.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

SS12T3 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  SS12T3 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor SS12T3 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor SS12T3 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor SS12T3 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor SS12T3 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
NSS12600CF8T1G
http://onsemi.com
4
VCE (Vdc)
Figure 7. Input Capacitance
VEB, EMITTER BASE VOLTAGE (V)
0
700
650
450
350
300
3.0
1.0
2.0
400
900
850
5.0
4.0
6.0
0.01
0.1
1.0
10
1.0
10
100
Cibo (pF)
Figure 8. Output Capacitance
VCB, COLLECTOR BASE VOLTAGE (V)
0
450
400
300
150
2.0
350
4.0
6.0
10
Cobo (pF)
Figure 9. Safe Operating Area
8.0
1.0 mS
10 mS
100 mS
1.0 S
Thermal
Limit
0.1
12
200
250
600
500
550
800
750
0.01


Số phần tương tự - SS12T3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
SS12T3 ONSEMI-SS12T3 Datasheet
63Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier
July, 2005 ??Rev. 3
SS12T3 ONSEMI-SS12T3 Datasheet
87Kb / 5P
   12 V, 1 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
September, 2007 - Rev. 0
SS12T3 ONSEMI-SS12T3 Datasheet
64Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier
July, 2005 ??Rev. 3
SS12T3 ONSEMI-SS12T3 Datasheet
88Kb / 6P
   12 V, 8.0 A, Low VCE(sat) NPN Transistor
May, 2007 - Rev. 1
SS12T3 ONSEMI-SS12T3 Datasheet
58Kb / 4P
   Power MOSFET 170 mAmps, 100 Volts
March, 2005 ??Rev. 5
More results

Mô tả tương tự - SS12T3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NSS12600CF8T1G ONSEMI-NSS12600CF8T1G Datasheet
102Kb / 5P
   12 V, 6.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
September, 2006 ??Rev. 0
NSV60600MZ4T1G ONSEMI-NSV60600MZ4T1G Datasheet
142Kb / 6P
   60 V, 6.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
November, 2011 ??Rev. 3
NSS60600MZ4T1G ONSEMI-NSS60600MZ4T1G Datasheet
87Kb / 5P
   60 V, 6.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
July, 2007 - Rev. 1
NSS60600MZ4 ONSEMI-NSS60600MZ4 Datasheet
114Kb / 5P
   60 V, 6.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
July, 2010 ??Rev. 2
NSS40500UW3T2G ONSEMI-NSS40500UW3T2G Datasheet
60Kb / 5P
   40 V, 6.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
July, 2006 ??Rev. 0
NSS40500UW3T2G ONSEMI-NSS40500UW3T2G_07 Datasheet
108Kb / 5P
   40 V, 6.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
March, 2007 ??Rev. 1
NSS40300DDR2G ONSEMI-NSS40300DDR2G Datasheet
109Kb / 6P
   Dual 40 V, 6.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
September, 2008 ??Rev. 0
NSS12500UW3T2G ONSEMI-NSS12500UW3T2G Datasheet
60Kb / 5P
   12 V, 8.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
July, 2006 ??Rev. 0
NSS12200LT1G ONSEMI-NSS12200LT1G_09 Datasheet
132Kb / 5P
   12 V, 4.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
August, 2009 ??Rev. 3
NSS12200WT1G ONSEMI-NSS12200WT1G_09 Datasheet
134Kb / 5P
   12 V, 3 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
October, 2009 ??Rev. 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com