công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCR100JZHJ bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rohm

tên linh kiện MCR100JZHJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thick film rectangular
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

MCR100JZHJ bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rohm

  MCR100JZHJ Datasheet HTML 1Page - Rohm MCR100JZHJ Datasheet HTML 2Page - Rohm MCR100JZHJ Datasheet HTML 3Page - Rohm MCR100JZHJ Datasheet HTML 4Page - Rohm MCR100JZHJ Datasheet HTML 5Page - Rohm MCR100JZHJ Datasheet HTML 6Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
MCR100
Resistors
Rev.A
2/5
Characteristics
Item
Test conditions (JIS C 5201-1)
Resistor type
Guaranteed value
Jumper type
Resistance
Variation of resistance
with temperature
Solderability
Damp heat, steady state
Endurance at 70
°C
Endurance
Rapid change of
temperature
Bend strength of
the end face plating
Resistance to solvent
Resistance to
soldering heat
Overload
± (2.0%+0.1Ω)
Max. 50m
± (1.0%+0.05Ω)
± (3.0%+0.1Ω)
Max. 50m
Max. 100m
J :
±5%
F :
±1%
See Table.1
No remarkable abnormality on the appearance.
A new uniform coating of minimum of
95% of the surface being immersed
and no soldering damage.
Without mechanical damage such as breaks.
Max. 50m
JIS C 5201-1 4.5
JIS C 5201-1 4.8
Measurement :
−55 / +25 / +125°C
JIS C 5201-1 4.18
Soldering condition : 260
±5°C
Duration of immersion : 10
±1s.
JIS C 5201-1 4.24
40
°C, 93%RH
Test time : 1,000h to 1,048h
± (3.0%+0.1Ω)
± (3.0%+0.1Ω)
± (1.0%+0.05Ω)
± (1.0%+0.05Ω)
± (1.0%+0.05Ω)
Max. 100m
Max. 100m
Max. 50m
Max. 50m
Max. 50m
JIS C 5201-1 4.25.1
Rated voltage (current), 70
°C
1.5h : ON
− 0.5h : OFF
Test time : 1,000h to 1,048h
JIS C 5201-1 4.25.3
125
°C
Test time : 1,000h to 1,048h
JIS C 5201-1 4.29
23
±5°C, Immersion cleaning, 5±0.5min.
Solvent : 2-propanol
JIS C 5201-1 4.19
Test temp. :
−55°C to +125°C 5cyc
JIS C 5201-1 4.33
JIS C 5201-1 4.17
Rosin·Ethanol (25%WT)
Soldering condition : 235
±5°C
Duration of immersion : 2.0
±0.5s.
JIS C 5201-1 4.13
Rated voltage (current)
×2.5, 2s.
Maximum Overload Voltage : 400V
External dimensions (Unit : mm)
0.6
±0.25
6.3
±0.15
No.
Material
Resistive element (Oxide metal thick film)
Silver thick film electrode
Nickel electrode
Sn electrode
Alumina substrate
Overcoating (glass)
0.6
±0.25
1
2
3
4
5
6
1
2
4
5
6
3


Số phần tương tự - MCR100JZHJ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
MCR100JZHJ100 ROHM-MCR100JZHJ100 Datasheet
149Kb / 7P
   High reliability metal glazed thick film. ROHM resistors have obtained ISO9001/ISO/TS16949 certification.
MCR100JZHJ100 ROHM-MCR100JZHJ100 Datasheet
143Kb / 7P
   Thick Film Chip Resistors
MCR100JZHJ100 ROHM-MCR100JZHJ100 Datasheet
143Kb / 7P
   Thick Film Chip Resistors
MCR100JZHJ100 ROHM-MCR100JZHJ100 Datasheet
143Kb / 7P
   Thick Film Chip Resistors
MCR100JZHJ100 ROHM-MCR100JZHJ100 Datasheet
149Kb / 7P
   Thick Film Chip Resistors
More results

Mô tả tương tự - MCR100JZHJ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
MCR01 ROHM-MCR01_1 Datasheet
81Kb / 6P
   Thick film rectangular
MCR10 ROHM-MCR10_1 Datasheet
83Kb / 6P
   Thick film rectangular
MCR18 ROHM-MCR18_1 Datasheet
85Kb / 6P
   Thick film rectangular
MCR006 ROHM-MCR006 Datasheet
62Kb / 5P
   Thick film rectangular
MCR10 ROHM-MCR10 Datasheet
98Kb / 5P
   Thick film rectangular
MCR01 ROHM-MCR01 Datasheet
93Kb / 6P
   Thick film rectangular
MCR18EZHJ000 ROHM-MCR18EZHJ000 Datasheet
108Kb / 6P
   Thick film rectangular
MCR10EZHF5102 ROHM-MCR10EZHF5102 Datasheet
102Kb / 5P
   Thick film rectangular
MCR18EZHJ115 ROHM-MCR18EZHJ115 Datasheet
108Kb / 6P
   Thick film rectangular
MCR10EZHJ680 ROHM-MCR10EZHJ680 Datasheet
102Kb / 5P
   Thick film rectangular
MCR18EZHF1501 ROHM-MCR18EZHF1501 Datasheet
108Kb / 6P
   Thick film rectangular
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com