công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCR10EZHFL bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Rohm

tên linh kiện MCR10EZHFL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thick film rectangular Low resistance series
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

MCR10EZHFL bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Rohm

  MCR10EZHFL Datasheet HTML 1Page - Rohm MCR10EZHFL Datasheet HTML 2Page - Rohm MCR10EZHFL Datasheet HTML 3Page - Rohm MCR10EZHFL Datasheet HTML 4Page - Rohm MCR10EZHFL Datasheet HTML 5Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
MCR10
Resistors
Rev.A
4/4
Part No. Explanation
Special part number
Part No.
MC
1
R
Nominal resistance
EZH
5,000
Paper tape (4mm Pitch)
φ180mm (7in.)
0
E Z H
J
L
Resistance tolerance
±1%
±5%
F
J
10
Ω less than (class F)
1
Ω less than (class J)
0.1
Ω less than
L
S
MCR10
Packaging Specifications Code
Reel (
φ180) : JEITA ET-7200B
: Standard product
Part No.
Resistance tolerance
Code
Packaging specifications
Reel
Basic ordering unit(pcs)
J(
±5%)
F(
±1%)
FL,FS,JS
JL
:
:
4 digits
3 digits
Resistance code, 3 or 4 digits.
Resistance
tolerance
+Special P/N
Resistance
code


Số phần tương tự - MCR10EZHFL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
MCR10EZHFL9R1 ROHM-MCR10EZHFL9R1 Datasheet
137Kb / 7P
   Low Ohmic Thick Film Chip Resistors
MCR10EZHFL9R1 ROHM-MCR10EZHFL9R1 Datasheet
137Kb / 7P
   Low Ohmic Thick Film Chip Resistors
MCR10EZHFL9R10 ROHM-MCR10EZHFL9R10 Datasheet
137Kb / 7P
   Low Ohmic Thick Film Chip Resistors
MCR10EZHFL9R10 ROHM-MCR10EZHFL9R10 Datasheet
137Kb / 7P
   Low Ohmic Thick Film Chip Resistors
MCR10EZHFLR047 ROHM-MCR10EZHFLR047 Datasheet
137Kb / 7P
   Low Ohmic Thick Film Chip Resistors
More results

Mô tả tương tự - MCR10EZHFL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
MCR18 ROHM-MCR18_2 Datasheet
56Kb / 5P
   Thick film rectangular Low resistance series
MCR50 ROHM-MCR50_1 Datasheet
64Kb / 4P
   Thick film rectangular Low resistance series
MCR100 ROHM-MCR100_1 Datasheet
65Kb / 5P
   Thick film rectangular Low resistance series
MCR25 ROHM-MCR25_1 Datasheet
65Kb / 5P
   Thick film rectangular Low Resistance Series
logo
KOA Speer Electronics, ...
UR73D2BTTD10L0F KOA-UR73D2BTTD10L0F Datasheet
992Kb / 2P
   THICK FILM (LOW RESISTANCE)
logo
Rohm
MCR01 ROHM-MCR01_1 Datasheet
81Kb / 6P
   Thick film rectangular
MCR10 ROHM-MCR10_1 Datasheet
83Kb / 6P
   Thick film rectangular
MCR18 ROHM-MCR18_1 Datasheet
85Kb / 6P
   Thick film rectangular
MCR006 ROHM-MCR006 Datasheet
62Kb / 5P
   Thick film rectangular
MCR10 ROHM-MCR10 Datasheet
98Kb / 5P
   Thick film rectangular
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com