công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG1436YCPZREEL7 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG1436YCPZREEL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS??Dual SPDT Switch
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG1436YCPZREEL7 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button ADG1436YCPZREEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG1436YCPZREEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG1436YCPZREEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG1436YCPZREEL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG1436YCPZREEL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG1436YCPZREEL7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADG1436YCPZREEL7 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADG1436YCPZREEL7 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices ADG1436YCPZREEL7 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 17 page
background image
Preliminary Technical Data
ADG1436
Rev. PrC| Page 11 of 17
Figure 11. Leakage Current as a Function of VD (VS)
Figure 12. Leakage Currents as a Function of Temperature
Figure 13. IDD vs. Logic Level
Figure 14. Logic Threshold Voltage vs Supply Voltage
Figure 15. Charge Injection vs. Source Voltage
Figure 16. tTRANSITION Times vs. Temperature
Figure 17. Off Isolation vs. Frequency


Số phần tương tự - ADG1436YCPZREEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG1436-EP AD-ADG1436-EP Datasheet
251Kb / 10P
   1.5 廓 On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V, iCMOS, Dual SPDT Switch
Rev. 0
ADG1436TRUZ-EP AD-ADG1436TRUZ-EP Datasheet
251Kb / 10P
   1.5 廓 On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V, iCMOS, Dual SPDT Switch
Rev. 0
ADG1436TRUZ-EPR7 AD-ADG1436TRUZ-EPR7 Datasheet
251Kb / 10P
   1.5 廓 On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V, iCMOS, Dual SPDT Switch
Rev. 0
More results

Mô tả tương tự - ADG1436YCPZREEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG1436-EP AD-ADG1436-EP Datasheet
251Kb / 10P
   1.5 廓 On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V, iCMOS, Dual SPDT Switch
Rev. 0
ADG1411 AD-ADG1411 Datasheet
228Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS??Quad SPST Switch
Rev. PrE
ADG1419 AD-ADG1419 Datasheet
512Kb / 16P
   2.1 廓 On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS SPDT Switch
REV. 0
ADG1404 AD-ADG1404 Datasheet
252Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V 4:1 iCMOS??Multiplexer
Rev.PrB
ADG1421 AD-ADG1421 Datasheet
476Kb / 16P
   2.1 廓 On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS Dual SPST Switches
REV. 0
ADG1401 AD-ADG1401 Datasheet
447Kb / 16P
   1 廓 On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS SPST Switches
REV. 0
ADG1236YRUZ AD-ADG1236YRUZ Datasheet
288Kb / 16P
   Low Capacitance, Low Charge Injection, 짹15 V/12 V iCMOS?? Dual SPDT Switch
REV. 0
ADG1236 AD-ADG1236 Datasheet
225Kb / 16P
   2 pF Off Capacitance, 1 pC Charge Injection, 짹15 V/12 V iCMOS??Dual SPDT Switch
Rev. PrD
ADG1636 AD-ADG1636 Datasheet
526Kb / 16P
   1 廓 Typical On Resistance, 짹5 V, 12 V, 5 V, and 3.3 V Dual SPDT Switches
REV. A
ADG1414 AD-ADG1414 Datasheet
462Kb / 20P
   9.5 廓 RON 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS Serially-Controlled Octal SPST Switches
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com