công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADAU1592ACPZ-RL7 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADAU1592ACPZ-RL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Class-D Audio Power Amplifier
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADAU1592ACPZ-RL7 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button ADAU1592ACPZ-RL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADAU1592ACPZ-RL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADAU1592ACPZ-RL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADAU1592ACPZ-RL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADAU1592ACPZ-RL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADAU1592ACPZ-RL7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADAU1592ACPZ-RL7 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADAU1592ACPZ-RL7 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices ADAU1592ACPZ-RL7 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 24 page
background image
ADAU1592
Rev. 0 | Page 11 of 24
FREQUENCY (kHz)
0
–160
0
–150
–140
–130
–120
–110
–100
–90
–80
–70
–60
–50
–40
–30
–20
–10
220
4
6
8
10
12141618
0dBr = 15W
Figure 17. FFT @ 1 W, 6 Ω, PVDD = 15 V, PGA = 0 dB, 1 kHz Sine
FREQUENCY (kHz)
0
–160
0
–150
–140
–130
–120
–110
–100
–90
–80
–70
–60
–50
–40
–30
–20
–10
220
4
6
8
10
12141618
0dBr = 15W
Figure 18. FFT @ −60 dBFS, 6 Ω, PVDD = 15 V, PGA = 0 dB, 1 kHz Sine
FREQUENCY (kHz)
0
–140
0
–130
–120
–110
–100
–90
–80
–70
–60
–50
–40
–30
–20
–10
220
4
6
8
10
12141618
Figure 19. FFT No Input, 6 Ω, PVDD = 15 V, PGA = 0 dB
FREQUENCY (kHz)
0
–160
0
–150
–140
–130
–120
–110
–100
–90
–80
–70
–60
–50
–40
–30
–20
–10
222
20
4
6
8
1012
1416
18
0dBr = 15W
Figure 20. FFT @ 1 W, 6 Ω, PVDD = 15 V, PGA = 0 dB, 19 kHz and 20 kHz Sine
FREQUENCY (Hz)
20
–120
0
–110
–100
–90
–80
–70
–60
–50
–40
–30
–20
–10
100
1k
10k
RIGHT TO LEFT
LEFT TO RIGHT
Figure 21. Crosstalk @ 1 W, 6 Ω, PVDD = 15 V, PGA = 0 dB
FREQUENCY (Hz)
20
–120
0
–110
–100
–90
–80
–70
–60
–50
–40
–30
–20
–10
100
1k
10k
RIGHT TO LEFT
LEFT TO RIGHT
Figure 22. Crosstalk @ Full Scale, 6 Ω, PVDD = 15 V, PGA = 0 dB


Số phần tương tự - ADAU1592ACPZ-RL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADAU1592 AD-ADAU1592_15 Datasheet
607Kb / 24P
   Class-D Audio Power Amplifier
REV. A
More results

Mô tả tương tự - ADAU1592ACPZ-RL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD1990 AD-AD1990 Datasheet
389Kb / 16P
   Class-D Audio Power Amplifier
Rev. PrA ??1/20/05
logo
Sanyo Semicon Device
LV49152V SANYO-LV49152V Datasheet
258Kb / 24P
   Class-D Audio Power Amplifier
logo
Analog Devices
ADAU1590 AD-ADAU1590_15 Datasheet
1Mb / 24P
   Class-D Audio Power Amplifier
REV. 0
ADAU1592 AD-ADAU1592_15 Datasheet
607Kb / 24P
   Class-D Audio Power Amplifier
REV. A
logo
ON Semiconductor
LV4924VH ONSEMI-LV4924VH Datasheet
436Kb / 15P
   Class-D Audio power Amplifier
May, 2013
logo
International Rectifier
IRAUDAMP9 IRF-IRAUDAMP9_15 Datasheet
4Mb / 39P
   Class D Audio Power Amplifier
logo
Shenzhenshi YONGFUKANG ...
CSC8008 YONGFUKANG-CSC8008 Datasheet
301Kb / 7P
   Class D audio power amplifier
logo
ON Semiconductor
LV4910T ONSEMI-LV4910T Datasheet
81Kb / 7P
   Class-D Audio Power Amplifier
May, 2013
logo
Analog Devices
ADAU1590 AD-ADAU1590 Datasheet
584Kb / 24P
   Class-D Audio Power Amplifier
REV. 0
logo
AiT Semiconductor Inc.
A2323 AITSEMI-A2323 Datasheet
1Mb / 18P
   AUDIO AMPLIFIER 2.65W CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER
REV3.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com