công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS3A24159 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TS3A24159
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.3-W DUAL SPDT ANALOG SWITCH DUAL-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TS3A24159 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button TS3A24159 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS3A24159 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS3A24159 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS3A24159 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS3A24159 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS3A24159 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS3A24159 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TS3A24159 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TS3A24159 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 21 page
background image
www.ti.com
TYPICAL PERFORMANCE
0.000
0.050
0.100
0.150
0.200
0.250
0.300
0.350
0.400
V
(V)
COM
°
40 C
25°C
85°C
0.000
0.050
0.100
0.150
0.200
0.250
0.300
0.350
0.400
0.450
0.500
V
(V)
COM
°
40 C
25°C
85°C
0.000
0.050
0.100
0.150
0.200
0.250
0.300
0.350
°
40 C
25°C
85°C
V
(V)
COM
–300
–250
–200
–150
–100
-50
0
50
0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
2.1
2.4
2.5
2.7
3.0
V
(V)
COM
1.8V
2.5V
3V
0
5
10
15
20
25
30
35
1.65
1.8
1.95
2.3
2.5
2.7
3
3.3
3.6
SupplyVoltage(V )
+
t
ON
t
OFF
–20
–18
–16
–14
–12
–10
–8
–6
–4
–2
0
1E+04
1E+05
1E+06
1E+07
1E+08
1E+09
Frequency(Hz)
3.0V
TS3A24159
0.3-
Ω DUAL SPDT ANALOG SWITCH
DUAL-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
SCDS238 – MARCH 2007
Figure 1. rON vs VCOM
Figure 2. rON vs VCOM
(V+ = 1.65 V)
(V+ = 2.3 V)
Figure 3. rON vs VCOM
Figure 4. Charge Injection (QC) vs VCOM
(V+ = 2.7 V)
(TA = 25°C)
Figure 5. tON and tOFF vs Supply Voltage
Figure 6. Bandwidth
(TA = 25°C)
10
Submit Documentation Feedback


Số phần tương tự - TS3A24159

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3A24159 TI-TS3A24159 Datasheet
895Kb / 25P
[Old version datasheet]   0.3-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH DUAL-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS3A24159 TI1-TS3A24159 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   0.3-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH DUAL-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS3A24159DGSR TI-TS3A24159DGSR Datasheet
895Kb / 25P
[Old version datasheet]   0.3-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH DUAL-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS3A24159DGSR TI1-TS3A24159DGSR Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   0.3-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH DUAL-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS3A24159DGSRG4 TI-TS3A24159DGSRG4 Datasheet
895Kb / 25P
[Old version datasheet]   0.3-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH DUAL-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
More results

Mô tả tương tự - TS3A24159

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3A24159 TI-TS3A24159_08 Datasheet
895Kb / 25P
[Old version datasheet]   0.3-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH DUAL-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS3A24159 TI1-TS3A24159_14 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   0.3-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH DUAL-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS3A24159 TI-TS3A24159_15 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   TS3A24159 0.3-廓 2-Channel SPDT Bidirectional Analog Switch Dual-Channel 2:1 Multiplexer and Demultiplexer
TS3A24157 TI-TS3A24157_09 Datasheet
768Kb / 24P
[Old version datasheet]   0.65-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH DUAL-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS3A24157 TI1-TS3A24157_14 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   0.65-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH DUAL-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS3A24157 TI-TS3A24157_1 Datasheet
756Kb / 24P
[Old version datasheet]   0.65-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH DUAL-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS3A24157 TI-TS3A24157 Datasheet
790Kb / 25P
[Old version datasheet]   0.65-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH DUAL-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS3A24157 TI-TS3A24157_15 Datasheet
1,017Kb / 26P
[Old version datasheet]   0.65-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH DUAL-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS3A24157 TI-TS3A24157_10 Datasheet
743Kb / 24P
[Old version datasheet]   0.65-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH DUAL-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A23160 TI1-TS5A23160_14 Datasheet
528Kb / 26P
[Old version datasheet]   0.9-W DUAL SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com