công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCF5213CAF66 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCF5213CAF66
Giải thích chi tiết về linh kiện  ColdFire Microcontroller
Download  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCF5213CAF66 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Freescale Semiconductor, Inc

  MCF5213CAF66 Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5213CAF66 Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5213CAF66 Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5213CAF66 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5213CAF66 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5213CAF66 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5213CAF66 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5213CAF66 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5213CAF66 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 56 page
background image
MCF5213 Family Configurations
MCF5213 ColdFire Microcontroller, Rev. 3
Freescale Semiconductor
3
1
MCF5213 Family Configurations
Table 1. MCF5213 Family Configurations
Figure 1 shows a top-level block diagram of the MCF5213. Package options for this family are described later in this document.
Module
5211
5212
5213
ColdFire Version 2 Core with MAC
(Multiply-Accumulate Unit)
••
System Clock
66, 80 MHz
Performance (Dhrystone 2.1 MIPS)
63
up to 76
Flash / Static RAM (SRAM)
128/16 Kbytes
256/32 Kbytes
Interrupt Controller (INTC)
••
Fast Analog-to-Digital Converter (ADC)
••
FlexCAN 2.0B Module
See note1
1 FlexCAN is available on the MCF5211 only in the 64 QFN package.
Four-channel Direct-Memory Access (DMA)
••
Watchdog Timer Module (WDT)
••
Programmable Interval Timer Module (PIT)
2
2
2
Four-Channel General-Purpose Timer
3
3
3
32-bit DMA Timers
4
4
4
QSPI
••
UARTs
3
3
3
I2C
••
PWM
8
8
8
General Purpose I/O Module (GPIO)
••
Chip Configuration and Reset Controller Module
••
Background Debug Mode (BDM)
••
JTAG - IEEE 1149.1 Test Access Port2
2 The full debug/trace interface is available only on the 100-pin packages. A reduced debug interface is
bonded on smaller packages.
••
Package
64 LQFP
64 QFN
81 MAPBGA
64 LQFP
81 MAPBGA
81 MAPBGA
100 LQFP


Số phần tương tự - MCF5213CAF66

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5213CAF66 FREESCALE-MCF5213CAF66 Datasheet
1Mb / 54P
   MCF5213 ColdFire Microcontroller
More results

Mô tả tương tự - MCF5213CAF66

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF52211 FREESCALE-MCF52211 Datasheet
1Mb / 54P
   ColdFire Microcontroller
MCF51AC256 FREESCALE-MCF51AC256_09 Datasheet
1Mb / 46P
   ColdFire Microcontroller
MCF51EM256 FREESCALE-MCF51EM256 Datasheet
1Mb / 54P
   ColdFire Microcontroller
MCF52259 FREESCALE-MCF52259_10 Datasheet
2Mb / 46P
   ColdFire Microcontroller
MCF52235DS FREESCALE-MCF52235DS Datasheet
1,001Kb / 54P
   ColdFire Microcontroller
MCF52211 FREESCALE-MCF52211_07 Datasheet
957Kb / 56P
   ColdFire Microcontroller
MCF52223DS FREESCALE-MCF52223DS Datasheet
1Mb / 56P
   ColdFire Microcontroller
MCF52110 FREESCALE-MCF52110 Datasheet
1Mb / 54P
   ColdFire Microcontroller
MCF52223 FREESCALE-MCF52223_07 Datasheet
1Mb / 56P
   ColdFire Microcontroller
MCF52259 FREESCALE-MCF52259_09 Datasheet
3Mb / 46P
   ColdFire Microcontroller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com