công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCF5253 bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCF5253
Giải thích chi tiết về linh kiện  ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCF5253 bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MCF5253 Datasheet HTML 16Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5253 Datasheet HTML 17Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5253 Datasheet HTML 18Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5253 Datasheet HTML 19Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5253 Datasheet HTML 20Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5253 Datasheet HTML 21Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5253 Datasheet HTML 22Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5253 Datasheet HTML 23Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5253 Datasheet HTML 24Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 32 page
background image
Package Information and Pinout
MCF5253 ColdFire Processor Data Sheet: Technical Data, Rev. 2
20
Freescale Semiconductor
ATA_D2
IO / 8 mA
40
––
F
8
ATA_D3
IO / 8 mA
40
––
F
9
ATA_D4
IO / 8 mA
40
––
B
1
0
ATA_D5
IO / 8 mA
40
––
C
1
0
ATA_D6
IO / 8 mA
40
––
A
1
0
ATA_D7
IO / 8 mA
40
––
D
1
0
ATA_D8
IO / 8 mA
40
––
D
1
1
ATA_D9
IO / 8 mA
40
––
B
1
1
ATA_D10
IO / 8 mA
40
––
C
1
1
ATA_D11
IO / 8 mA
40
––
A
1
1
ATA_D12
IO / 8 mA
40
––
A
1
2
ATA_D13
IO / 8 mA
40
––
E
1
1
ATA_D14
IO / 8 mA
40
––
B
1
2
ATA_D15
IO / 8 mA
40
––
D
1
2
ATA_CS0
O / 2 mA
40
––
C
9
ATA_CS1
O / 2 mA
40
––
D
9
ATA_DIOR
O / 8 mA
40
––
B
1
5
ATA_DIOW
O / 8 mA
40
––
A
1
3
ATA_IORDY
I
––
D
7
ATA_INTRQ
I
––
D
8
ATA_DMARQ
I
––
A
7
ATA_DMACK
O / 8 mA
40
––
C
1
2
ATA_RST
O / 2 mA
40
––
C
8
Clock Generation
CRIN
––
M
3
Main Processor Clock Input
CROUT
––
N
2
Main Processor Clock Output
RTC_CRIN
A
––
J
1
Real Time Clock (32.768 kHz)
Input
RTCCROUT
A
––
K
2
Real Time Clock (32.768 kHz)
Output
USB_CRIN
A
––
L
1
4
USB Clock (24 MHz) Input
USB_CROUT
A
––
L
1
5
USB Clock (24 MHz) Output
XTRIM/TXD2/GPIO0
IO / 2 mA
30
XTRIM
TXD2
0
IO0
R
6
Interrupt Capable Input
JTAG/BDM/Test
TDO/DSO
O / 4 mA
30
––
G
1
3
See TEST0 Description
TDI/DSI
I
––
F
1
5
See TEST0 Description
TMS/BKPT
I
––
F
1
2
See TEST0 Description
TCK
I
––
F
1
3
TRST/DSCLK
I
––
F
1
4
See TEST0 Description
HI_Z
I
––
B
1
3
For Normal Operation Tie This
Pin High
PSTCLK/GPIO51
IO / 8 mA
30
PSTCLK
––
IO51
G
1
4
PST0/GPIO50
IO / 4 mA
30
PST0
––
IO50
HI_Z
G
1
5
PST1/GPIO49
IO / 4 mA
30
PST1
––
IO49
HI_Z
G
1
2
PST2/INTMON2/
GPIO48
IO / 4 mA
30
PST2
INTMON2
17
IO48
HI_Z
H
1
4
PST3/INTMON1/
GPIO47
IO / 4 mA
30
PST3
INTMON1
18
IO47
HI_Z
H
1
3
Table 16. 225 MAPBGA Pin Assignment (continued)
Name
Drive Type/
Strength
Load
(pF)
1st
Function
2nd
Function
Pinconfig
Register
Bit
GP
Pin
Reset
Notes


Số phần tương tự - MCF5253

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5251 FREESCALE-MCF5251 Datasheet
647Kb / 32P
   ColdFire Processor
MCF5251 FREESCALE-MCF5251 Datasheet
659Kb / 32P
   ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
MCF5251 FREESCALE-MCF5251 Datasheet
679Kb / 34P
   ColdFire짰 Microprocessor
MCF5251CDVM140 FREESCALE-MCF5251CDVM140 Datasheet
647Kb / 32P
   ColdFire Processor
MCF5251CEVM140 FREESCALE-MCF5251CEVM140 Datasheet
647Kb / 32P
   ColdFire Processor
More results

Mô tả tương tự - MCF5253

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5251 FREESCALE-MCF5251_07 Datasheet
659Kb / 32P
   ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
MCF54455 FREESCALE-MCF54455_09 Datasheet
1Mb / 48P
   MCF5445x ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
logo
NXP Semiconductors
MCF5329DS NXP-MCF5329DS Datasheet
1Mb / 50P
   MCF532x ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
Rev. 5, 11/2008
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5208EC FREESCALE-MCF5208EC_08 Datasheet
2Mb / 46P
   MCF5208 ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
MCF54455_0812 FREESCALE-MCF54455_0812 Datasheet
937Kb / 48P
   MCF5445x ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
logo
NXP Semiconductors
MCF54455 NXP-MCF54455 Datasheet
541Kb / 49P
   MCF5445x ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
Rev. 9, 04/2021
MCF5373DS NXP-MCF5373DS Datasheet
1Mb / 46P
   MCF537x ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
Rev. 4, 11/2008
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5329 FREESCALE-MCF5329_08 Datasheet
1,008Kb / 50P
   ColdFire짰 Microprocessor
MCF5208EC FREESCALE-MCF5208EC Datasheet
523Kb / 46P
   ColdFire짰 Microprocessor
MCF52277 FREESCALE-MCF52277 Datasheet
1Mb / 46P
   ColdFire짰 Microprocessor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com