công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCF5253 bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCF5253
Giải thích chi tiết về linh kiện  ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCF5253 bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MCF5253 Datasheet HTML 17Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5253 Datasheet HTML 18Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5253 Datasheet HTML 19Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5253 Datasheet HTML 20Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5253 Datasheet HTML 21Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5253 Datasheet HTML 22Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5253 Datasheet HTML 23Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5253 Datasheet HTML 24Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5253 Datasheet HTML 25Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 32 page
background image
Package Information and Pinout
MCF5253 ColdFire Processor Data Sheet: Technical Data, Rev. 2
Freescale Semiconductor
21
DDATA0/CTS1/
SDATA0_SDIO1/GPIO1
IO / 4 mA
30
DDATA0
CTS1/SDATA
0_SDIO1
14,13
IO1
HI_Z
K
1
0
Interrupt Capable Input
DDATA1/RTS1/
SDATA2_BS2/GPIO2
IO / 4 mA
30
DDATA1
RTS1/SDATA
2_BS2
24,23
IO2
HI_Z
R
1
1
Interrupt Capable Input
DDATA2/CTS0/GPIO3
IO / 4 mA
30
DDATA2
CTS0
22
IO3
HI_Z
J
1
4
Interrupt Capable Input
DDATA3/RTS0/GPIO4
IO / 4 mA
30
DDATA3
RTS0
21
IO4
HI_Z
J
1
2
Interrupt Capable Input
TEST0
I
––
F
1
1
BDM/JTAG Select: 1-BDM;
0-JTAG
TEST1
I
––
G
1
0
For normal operation, tie this
pin low.
TEST2
I
––
H
1
0
For normal operation, tie this
pin low.
Reset/Wake-up
RSTI
I
––
E
1
5
WAKEUP/GPIO21
IO / 2 mA
30
WAKEUP
––
IO21
R
5
USB
USBDN
A
––
N
1
5
USBDP
A
––
M
1
5
USBID
I
––
M
1
1
USBVBUS
A
––
N
1
4
USBRES
A
––
M
1
4
TESTOUT1
O
––
P
1
3
NC
––
R
1
4
Audio Interface
SDATAI1/GPIO17
IO / 2 mA
30
SDATAI1
––
IO17
N
9
SDATAO1/TOUT0/
GPIO18
IO / 2 mA
30
SDATAO1
TOUT0
8
IO18
R
8
SCLK1/GPIO20
IO / 2 mA
30
SCLK1
––
IO20
K
8
LRCK1/GPIO19
IO / 2 mA
30
LRCK1
––
IO19
P
8
SDATAO2/GPIO34
IO / 2 mA
30
SDATAO2
––
IO34
D
1
5
SCLK2/GPIO22
IO / 2 mA
30
SCLK2
––
IO22
E
1
3
LRCK2/GPIO23
IO / 2 mA
30
LRCK2
––
IO23
E
1
4
SDATAI3/GPIO8
IO / 2 mA
30
SDATAI3
––
IO8
N
1
0
SCLK3/GPIO35
IO / 2 mA
30
SCLK3
––
IO35
R
1
0
LRCK3/AUDIOCLK/
GPIO43
IO / 2 mA
30
LRCK3
AUDIOCLK
IO43
M
1
0
See A20/A24 Description
EBUIN1/GPIO36
IO / 2 mA
30
EBUIN1
––
IO36
N
6
EBUIN2/SCLKOUT/
GPIO13
IO / 2 mA
30
EBUIN2
SCLKOUT
16
IO13
M
6
EBUIN3/
CMD_SDIO2/GPIO14
IO / 2 mA
30
EBUIN3
CMDSDIO2
15
IO14
K
7
QSPICS0/EBUIN4/
GPIO15
IO / 2 mA
30
QSPICS0
EBUIN4
30
IO15
R
7
EBUOUT1/GPIO37
IO / 2 mA
30
EBUOUT1
––
IO37
P
6
QSPICS1/
EBUOUT2/GPIO16
IO / 2 mA
30
QSPICS1
EBUOUT2
29
IO16
N
8
CFLG/GPIO5
IO / 2 mA
30
CFLG
––
IO5
M
9
Interrupt Capable Input
EF/RXD2/GPIO6
IO / 2 mA
30
EF
RXD2
IO6
R
9
Interrupt Capable Input
Table 16. 225 MAPBGA Pin Assignment (continued)
Name
Drive Type/
Strength
Load
(pF)
1st
Function
2nd
Function
Pinconfig
Register
Bit
GP
Pin
Reset
Notes


Số phần tương tự - MCF5253

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5251 FREESCALE-MCF5251 Datasheet
647Kb / 32P
   ColdFire Processor
MCF5251 FREESCALE-MCF5251 Datasheet
659Kb / 32P
   ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
MCF5251 FREESCALE-MCF5251 Datasheet
679Kb / 34P
   ColdFire짰 Microprocessor
MCF5251CDVM140 FREESCALE-MCF5251CDVM140 Datasheet
647Kb / 32P
   ColdFire Processor
MCF5251CEVM140 FREESCALE-MCF5251CEVM140 Datasheet
647Kb / 32P
   ColdFire Processor
More results

Mô tả tương tự - MCF5253

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5251 FREESCALE-MCF5251_07 Datasheet
659Kb / 32P
   ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
MCF54455 FREESCALE-MCF54455_09 Datasheet
1Mb / 48P
   MCF5445x ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
logo
NXP Semiconductors
MCF5329DS NXP-MCF5329DS Datasheet
1Mb / 50P
   MCF532x ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
Rev. 5, 11/2008
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5208EC FREESCALE-MCF5208EC_08 Datasheet
2Mb / 46P
   MCF5208 ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
MCF54455_0812 FREESCALE-MCF54455_0812 Datasheet
937Kb / 48P
   MCF5445x ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
logo
NXP Semiconductors
MCF54455 NXP-MCF54455 Datasheet
541Kb / 49P
   MCF5445x ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
Rev. 9, 04/2021
MCF5373DS NXP-MCF5373DS Datasheet
1Mb / 46P
   MCF537x ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
Rev. 4, 11/2008
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5329 FREESCALE-MCF5329_08 Datasheet
1,008Kb / 50P
   ColdFire짰 Microprocessor
MCF5208EC FREESCALE-MCF5208EC Datasheet
523Kb / 46P
   ColdFire짰 Microprocessor
MCF52277 FREESCALE-MCF52277 Datasheet
1Mb / 46P
   ColdFire짰 Microprocessor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com