công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33287DW bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC33287DW
Giải thích chi tiết về linh kiện  Contact Monitoring and Dual Low-Side Protected Driver
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC33287DW bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MC33287DW Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33287DW Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33287DW Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33287DW Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33287DW Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33287DW Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33287DW Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33287DW Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33287DW Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 15 page
background image
Analog Integrated Circuit Device Data
Freescale Semiconductor
7
33287
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
DYNAMIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
DYNAMIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Table 4. DYNAMIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Characteristics noted under conditions 4.5 V VDD 5.5 V, 9.0 V VPWR 16 V, -40°C TA 125°C, unless otherwise noted.
Typical values noted reflect the approximate parameter mean at TA = 25°C under nominal conditions, unless otherwise noted.
Characteristic
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
OUTPUT DRIVERS CHARACTERISTICS (OUTD1 AND OUTD2 PINS)
Turn ON Delay Time
tON
1.3
10
µs
Turn OFF Delay Time
tOFF
2.1
10
µs
Output Rising Edge
tRISE
2.8
10
µs
Output Falling Edge
tFALL
1.0
10
µs
Difference Between Command Duration and Bit Duration
BIT
-5.0
5.0
µs


Số phần tương tự - MC33287DW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC33287DW MOTOROLA-MC33287DW Datasheet
360Kb / 9P
   Contact Monitoring and Dual Low Side Protected Driver
More results

Mô tả tương tự - MC33287DW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC33287 MOTOROLA-MC33287 Datasheet
360Kb / 9P
   Contact Monitoring and Dual Low Side Protected Driver
logo
ON Semiconductor
NCV8402D ONSEMI-NCV8402D_16 Datasheet
95Kb / 11P
   Dual Self-Protected Low-Side Driver
July, 2016 ??Rev. 3
NCV8402D ONSEMI-NCV8402D Datasheet
152Kb / 10P
   Dual Self-Protected Low-Side Driver with Temperature and Current Limit
Octtober, 2009 ??Rev. 0
NCV8402AD ONSEMI-NCV8402AD Datasheet
124Kb / 10P
   Dual Self-Protected Low-Side Driver with Temperature and Current Limit
November, 2011 ??Rev. 1
NCV8406DD ONSEMI-NCV8406DD Datasheet
134Kb / 10P
   Dual Self-Protected Low Side Driver with Temperature and Current Limit
August, 2023 - Rev. 0
NCV8401A ONSEMI-NCV8401A Datasheet
97Kb / 10P
   Self-Protected Low Side Driver
November, 2016 ??Rev. 12
NCV8402 ONSEMI-NCV8402_16 Datasheet
114Kb / 13P
   Self-Protected Low Side Driver
November, 2016 ??Rev. 21
NCV8406A ONSEMI-NCV8406A Datasheet
113Kb / 12P
   Self-Protected Low Side Driver
March, 2017 ??Rev. 6
NCV8403A ONSEMI-NCV8403A Datasheet
112Kb / 12P
   Self-Protected Low Side Driver
September, 2016 ??Rev. 8
NCV8406 ONSEMI-NCV8406 Datasheet
115Kb / 12P
   Self-Protected Low Side Driver
November, 2015 ??Rev. 4
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com