công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC68HC908GR8ACDW bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC68HC908GR8ACDW
Giải thích chi tiết về linh kiện  Microcontrollers
Download  260 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC68HC908GR8ACDW bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Freescale Semiconductor, Inc

  MC68HC908GR8ACDW Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC908GR8ACDW Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC908GR8ACDW Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC908GR8ACDW Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC908GR8ACDW Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC908GR8ACDW Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC908GR8ACDW Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC908GR8ACDW Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC908GR8ACDW Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 260 page
background image
MC68HC908GR8A • MC68HC908GR4A Data Sheet, Rev. 5
Freescale Semiconductor
5
October,
2004
2
19.17 Memory Characteristics — Corrected values for FLASH read bus clock
frequency.
248
June,
2005
3
19.2 Absolute Maximum Ratings — Corrected value for supply voltage
229
19.5 5.0 V DC Electrical Characteristics — Corrected stop IDD and I/O ports
Hi-Z leakage current values.
231
19.6 3.0 V DC Electrical Characteristics — Corrected stop IDD and I/O ports
Hi-Z leakage current values.
232
20.3 Package Dimensions — Updated package information.
247
March,
2006
4
10.5 Clock Generator Module (CGM) — Updated description to remove
erroneous information.
106
April,
2007
5
Chapter 5 Configuration Register (CONFIG) — Replaced COPCLK with
CGMXCLK and corrected what set and cleared indicate for bit
CONFIG1_COPRS
75
10.6.2 Stop Mode — Replaced COPCLK with CGMXCLK
107
Revision History
Date
Revision
Level
Description
Page
Number(s)


Số phần tương tự - MC68HC908GR8ACDW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MC68HC908GR8ACDW FREESCALE-MC68HC908GR8ACDW Datasheet
3Mb / 252P
   Microcontrollers
More results

Mô tả tương tự - MC68HC908GR8ACDW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MC9S08DZ128 FREESCALE-MC9S08DZ128 Datasheet
4Mb / 458P
   Microcontrollers
MC9S08SG8 FREESCALE-MC9S08SG8_09 Datasheet
3Mb / 316P
   Microcontrollers
M68HC05 FREESCALE-M68HC05 Datasheet
1Mb / 128P
   Microcontrollers
M68HC08 FREESCALE-M68HC08 Datasheet
2Mb / 188P
   Microcontrollers
MC9S08QD4 FREESCALE-MC9S08QD4_08 Datasheet
2Mb / 202P
   Microcontrollers
MC68HC908QY4CDW FREESCALE-MC68HC908QY4CDW Datasheet
1Mb / 184P
   Microcontrollers
MC9S08AW16CFGE FREESCALE-MC9S08AW16CFGE Datasheet
1Mb / 324P
   Microcontrollers
MC68HC908GT16 FREESCALE-MC68HC908GT16 Datasheet
4Mb / 278P
   Microcontrollers
MC68HC908QC16 FREESCALE-MC68HC908QC16_07 Datasheet
3Mb / 274P
   Microcontrollers
MC68HC908QY4A FREESCALE-MC68HC908QY4A_07 Datasheet
2Mb / 200P
   Microcontrollers
MC68HC08AZ60A FREESCALE-MC68HC08AZ60A Datasheet
4Mb / 480P
   Microcontrollers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com