công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AC11239D bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

tên linh kiện 74AC11239D
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL 2-LINE TO 4-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

74AC11239D bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  74AC11239D Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments 74AC11239D Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments 74AC11239D Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments 74AC11239D Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments 74AC11239D Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments 74AC11239D Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments 74AC11239D Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
74AC11239
DUAL 2–LINE TO 4–LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
SCAS072A – JULY 1989 – REVISED APRIL 1993
5
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
POST OFFICE BOX 1443
HOUSTON, TEXAS 77251–1443
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
tPLH
tPHL
50%
0
Output
Input
VOH
VOL
From Output
Under Test
CL = 50 pF
(see Note A)
500
50%
LOAD CIRCUIT
(see Note B)
50%
50%
VCC
PROPAGATION DELAY TIMES
NOTES: A.CL includes probe and jig capacitance.
B. Input pulses are supplied by generators having the following characteristics: PRR
≤ 10 MHz, ZO = 50 Ω, tr = 3 ns, tf = 3 ns.
C. The outputs are measured one at a time with one input transition per measurement.
Figure 1. Load Circuit and Voltage Waveforms


Số phần tương tự - 74AC11239D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
74AC11238 TI-74AC11238 Datasheet
114Kb / 9P
[Old version datasheet]   3-LINE TO 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
74AC11238 TI-74AC11238 Datasheet
111Kb / 9P
[Old version datasheet]   3-LINE TO 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
74AC11238D TI-74AC11238D Datasheet
111Kb / 9P
[Old version datasheet]   3-LINE TO 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
74AC11238N TI-74AC11238N Datasheet
111Kb / 9P
[Old version datasheet]   3-LINE TO 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
More results

Mô tả tương tự - 74AC11239D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
74ACT11139 TI-74ACT11139 Datasheet
93Kb / 6P
[Old version datasheet]   DUAL 2-LINE TO 4-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
SN74ALS155 TI-SN74ALS155 Datasheet
42Kb / 4P
[Old version datasheet]   DUAL 2-LINE TO 4-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
SN74LVC139A TI-SN74LVC139A_07 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   DUAL 2-LINE TO 4-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
SN74LVC139A TI-SN74LVC139A Datasheet
346Kb / 15P
[Old version datasheet]   DUAL 2-LINE TO 4-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
74ACT11139 TI1-74ACT11139_15 Datasheet
892Kb / 15P
[Old version datasheet]   DUAL 2-LINE TO 4-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
SN74LVC139A TI-SN74LVC139A_08 Datasheet
856Kb / 20P
[Old version datasheet]   DUAL 2-LINE TO 4-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
SN74HC139-Q1 TI1-SN74HC139-Q1 Datasheet
246Kb / 9P
[Old version datasheet]   DUAL 2-LINE TO 4-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
SN74LVC139A-Q1 TI1-SN74LVC139A-Q1 Datasheet
236Kb / 10P
[Old version datasheet]   DUAL 2-LINE TO 4-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
logo
NXP Semiconductors
74HC139 PHILIPS-74HC139 Datasheet
44Kb / 7P
   Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer
September 1993
74AHC139 PHILIPS-74AHC139 Datasheet
582Kb / 16P
   Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer
1999 Sep 01
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com