công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100LVEP11D bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100LVEP11D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Evaluation Board Manual for High Frequency SOIC 8
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100LVEP11D bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ON Semiconductor

Back Button MC100LVEP11D Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC100LVEP11D Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC100LVEP11D Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC100LVEP11D Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC100LVEP11D Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC100LVEP11D Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC100LVEP11D Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC100LVEP11D Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor MC100LVEP11D Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
ECLSOIC8EVB
http://onsemi.com
9
J3
J4
J2
R4
50
W
J7
J6
C1
0.01
mF
GND
C4
0.1
mF
C2
0.01
mF
GND
C3
0.1
mF
VCC
VEE
DUT
Pin 4
Pin 3
Pin 2
Pin 1
Pin 5
Pin 6
Pin 7
Pin 8
(Optional)
Figure 8. Configuration 5 Schematic
R3
50
W
R2
50
W
Table 8. Configuration 5
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4
Pin 5
Pin 6
Pin 7
Pin 8
Device
J1
R1
J2
R2
J3
R3
J4
R4
C2
C3
J6
R6
J7
R7
C1
C4
MC100EP16VCD*
MC10EL58D/MC100EL58D
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
No
Yes
Yes
MC100LVEL58D
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
No
Yes
Yes
MC10EP58D/MC100EP58D
*See Appendix for addition or modification to the current configuration


Số phần tương tự - MC100LVEP11D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100LVEP11D ONSEMI-MC100LVEP11D Datasheet
134Kb / 10P
   2.5V / 3.3V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
February, 2005 ??Rev. 7
MC100LVEP11D ONSEMI-MC100LVEP11D Datasheet
166Kb / 12P
   2.5V / 3.3V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
December, 2006 ??Rev. 11
MC100LVEP11DG ONSEMI-MC100LVEP11DG Datasheet
166Kb / 12P
   2.5V / 3.3V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
December, 2006 ??Rev. 11
MC100LVEP11DG ONSEMI-MC100LVEP11DG Datasheet
249Kb / 13P
   ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
August, 2016 ??Rev. 14
MC100LVEP11DR2 ONSEMI-MC100LVEP11DR2 Datasheet
134Kb / 10P
   2.5V / 3.3V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
February, 2005 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC100LVEP11D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
ECLSOIC8EVB ONSEMI-ECLSOIC8EVB Datasheet
201Kb / 20P
   Evaluation Board Manual for High Frequency SOIC 8
August, 2004 ??Rev. 1
ECLLQFP32EVB ONSEMI-ECLLQFP32EVB Datasheet
238Kb / 22P
   Evaluation Board Manual for High Frequency LQFP32
April, 2003 - Rev. 1
ECLTSSOP20EVB ONSEMI-ECLTSSOP20EVB Datasheet
188Kb / 18P
   Evaluation Board Manual for High Frequency TSSOP 20
May, 2003 - Rev. 1
NB4N527SMNEVB ONSEMI-NB4N527SMNEVB Datasheet
321Kb / 8P
   Evaluation Board Manual for NB4N527S
September, 2008 ??Rev. 1
NBSG111BAEVB ONSEMI-NBSG111BAEVB Datasheet
355Kb / 12P
   Evaluation Board Manual for NBSG111
October, 2003 ??Rev. 0
logo
Sipex Corporation
SP6660EB SIPEX-SP6660EB Datasheet
35Kb / 6P
   Evaluation Board Manual
SP6661EB SIPEX-SP6661EB Datasheet
51Kb / 5P
   Evaluation Board Manual
SP504EB SIPEX-SP504EB Datasheet
132Kb / 18P
   Evaluation Board Manual
logo
Motorola, Inc
MC145192EVK MOTOROLA-MC145192EVK Datasheet
282Kb / 48P
   Evaluation Board Manual
logo
Sipex Corporation
SP6126 SIPEX-SP6126_1 Datasheet
375Kb / 8P
   Evaluation Board Manual
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com