công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MC100LVEL58D bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - ON Semiconductor |
|
MC100LVEL58D bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - ON Semiconductor |
8 / 20 page ECLSOIC8EVB http://onsemi.com 8 J1 J3 J4 J2 R3 50 W J7 J6 C1 0.01 mF GND C4 0.1 mF C2 0.01 mF GND C3 0.1 mF VCC VEE DUT Pin 4 Pin 3 Pin 2 Pin 1 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 (Optional) Figure 7. Configuration 4 Schematic R2 50 W R1 50 W Table 7. Configuration 4 Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Device J1 R1 J2 R2 J3 R3 J4 R4 C2 C3 J6 R6 J7 R7 C1 C4 MC10EL32D/MC100EL32D MC10EL33D/MC100EL33D MC100LVEL32D Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No Yes Yes Yes No Yes No Yes Yes MC100LVEL33D Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No Yes Yes Yes No Yes No Yes Yes MC10EP32D/MC100EP32D MC10EP33D/MC100EP33D |
Số phần tương tự - MC100LVEL58D |
|
Mô tả tương tự - MC100LVEL58D |