công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100LVEL31D bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100LVEL31D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Evaluation Board Manual for High Frequency SOIC 8
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100LVEL31D bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ON Semiconductor

Back Button MC100LVEL31D Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC100LVEL31D Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC100LVEL31D Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC100LVEL31D Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC100LVEL31D Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC100LVEL31D Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor MC100LVEL31D Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor MC100LVEL31D Datasheet HTML 14Page - ON Semiconductor MC100LVEL31D Datasheet HTML 15Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 20 page
background image
ECLSOIC8EVB
http://onsemi.com
11
J3
J2
R3
50
W
J7
C1
0.01
mF
GND
C4
0.1
mF
GND
Short
VCC
VEE
DUT
Pin 4
Pin 3
Pin 2
Pin 1
Pin 5
Pin 6
Pin 7
Pin 8
Figure 10. Configuration 7 − Translator Schematic
(Unloaded Testing Condition)
R2
50
W
Table 10. Configuration 7
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4
Pin 5
Pin 6
Pin 7
Pin 8
Device
J1
R1
J2
R2
J3
R3
J4
R4
C2
C3
J6
R6
J7
R7
C1
C4
MC10ELT21D/MC100EL21D
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
Yes
MC100EPT21D
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
Yes
*See Appendix for loaded testing condition.


Số phần tương tự - MC100LVEL31D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100LVEL31D ONSEMI-MC100LVEL31D Datasheet
136Kb / 8P
   3.3V ECL D Flip-Flop with Set and Reset
December, 2006 ??Rev. 3
MC100LVEL31DG ONSEMI-MC100LVEL31DG Datasheet
136Kb / 8P
   3.3V ECL D Flip-Flop with Set and Reset
December, 2006 ??Rev. 3
MC100LVEL31DG ONSEMI-MC100LVEL31DG Datasheet
152Kb / 6P
   3.3 V ECL D Flip?륡lop with Set and Reset
July, 2016 ??Rev. 5
MC100LVEL31DR2 ONSEMI-MC100LVEL31DR2 Datasheet
136Kb / 8P
   3.3V ECL D Flip-Flop with Set and Reset
December, 2006 ??Rev. 3
MC100LVEL31DR2G ONSEMI-MC100LVEL31DR2G Datasheet
136Kb / 8P
   3.3V ECL D Flip-Flop with Set and Reset
December, 2006 ??Rev. 3
More results

Mô tả tương tự - MC100LVEL31D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
ECLSOIC8EVB ONSEMI-ECLSOIC8EVB Datasheet
201Kb / 20P
   Evaluation Board Manual for High Frequency SOIC 8
August, 2004 ??Rev. 1
ECLLQFP32EVB ONSEMI-ECLLQFP32EVB Datasheet
238Kb / 22P
   Evaluation Board Manual for High Frequency LQFP32
April, 2003 - Rev. 1
ECLTSSOP20EVB ONSEMI-ECLTSSOP20EVB Datasheet
188Kb / 18P
   Evaluation Board Manual for High Frequency TSSOP 20
May, 2003 - Rev. 1
NB4N527SMNEVB ONSEMI-NB4N527SMNEVB Datasheet
321Kb / 8P
   Evaluation Board Manual for NB4N527S
September, 2008 ??Rev. 1
NBSG111BAEVB ONSEMI-NBSG111BAEVB Datasheet
355Kb / 12P
   Evaluation Board Manual for NBSG111
October, 2003 ??Rev. 0
logo
Sipex Corporation
SP6660EB SIPEX-SP6660EB Datasheet
35Kb / 6P
   Evaluation Board Manual
SP6661EB SIPEX-SP6661EB Datasheet
51Kb / 5P
   Evaluation Board Manual
SP504EB SIPEX-SP504EB Datasheet
132Kb / 18P
   Evaluation Board Manual
logo
Motorola, Inc
MC145192EVK MOTOROLA-MC145192EVK Datasheet
282Kb / 48P
   Evaluation Board Manual
logo
Sipex Corporation
SP6126 SIPEX-SP6126_1 Datasheet
375Kb / 8P
   Evaluation Board Manual
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com