công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10EP33D bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10EP33D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Evaluation Board Manual for High Frequency SOIC 8
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10EP33D bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ON Semiconductor

Back Button MC10EP33D Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10EP33D Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10EP33D Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC10EP33D Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC10EP33D Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC10EP33D Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC10EP33D Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC10EP33D Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor MC10EP33D Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
ECLSOIC8EVB
http://onsemi.com
9
J3
J4
J2
R4
50
W
J7
J6
C1
0.01
mF
GND
C4
0.1
mF
C2
0.01
mF
GND
C3
0.1
mF
VCC
VEE
DUT
Pin 4
Pin 3
Pin 2
Pin 1
Pin 5
Pin 6
Pin 7
Pin 8
(Optional)
Figure 8. Configuration 5 Schematic
R3
50
W
R2
50
W
Table 8. Configuration 5
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4
Pin 5
Pin 6
Pin 7
Pin 8
Device
J1
R1
J2
R2
J3
R3
J4
R4
C2
C3
J6
R6
J7
R7
C1
C4
MC100EP16VCD*
MC10EL58D/MC100EL58D
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
No
Yes
Yes
MC100LVEL58D
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
No
Yes
Yes
MC10EP58D/MC100EP58D
*See Appendix for addition or modification to the current configuration


Số phần tương tự - MC10EP33D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10EP33D ONSEMI-MC10EP33D Datasheet
89Kb / 8P
   첨4 Divider
December, 1999 ??Rev. 1
MC10EP33D ONSEMI-MC10EP33D Datasheet
79Kb / 12P
   3.3V 5VECL / 4 Divider
September, 2002 ??Rev. 5
MC10EP33D ONSEMI-MC10EP33D Datasheet
165Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL 첨4 Divider
December, 2006 ??Rev. 9
MC10EP33DG ONSEMI-MC10EP33DG Datasheet
165Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL 첨4 Divider
December, 2006 ??Rev. 9
MC10EP33DG ONSEMI-MC10EP33DG Datasheet
192Kb / 11P
   Divider
August, 2016 ??Rev. 11
More results

Mô tả tương tự - MC10EP33D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
ECLSOIC8EVB ONSEMI-ECLSOIC8EVB Datasheet
201Kb / 20P
   Evaluation Board Manual for High Frequency SOIC 8
August, 2004 ??Rev. 1
ECLLQFP32EVB ONSEMI-ECLLQFP32EVB Datasheet
238Kb / 22P
   Evaluation Board Manual for High Frequency LQFP32
April, 2003 - Rev. 1
ECLTSSOP20EVB ONSEMI-ECLTSSOP20EVB Datasheet
188Kb / 18P
   Evaluation Board Manual for High Frequency TSSOP 20
May, 2003 - Rev. 1
NB4N527SMNEVB ONSEMI-NB4N527SMNEVB Datasheet
321Kb / 8P
   Evaluation Board Manual for NB4N527S
September, 2008 ??Rev. 1
NBSG111BAEVB ONSEMI-NBSG111BAEVB Datasheet
355Kb / 12P
   Evaluation Board Manual for NBSG111
October, 2003 ??Rev. 0
logo
Sipex Corporation
SP6660EB SIPEX-SP6660EB Datasheet
35Kb / 6P
   Evaluation Board Manual
SP6661EB SIPEX-SP6661EB Datasheet
51Kb / 5P
   Evaluation Board Manual
SP504EB SIPEX-SP504EB Datasheet
132Kb / 18P
   Evaluation Board Manual
logo
Motorola, Inc
MC145192EVK MOTOROLA-MC145192EVK Datasheet
282Kb / 48P
   Evaluation Board Manual
logo
Sipex Corporation
SP6126 SIPEX-SP6126_1 Datasheet
375Kb / 8P
   Evaluation Board Manual
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com