công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10EL58D bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10EL58D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Evaluation Board Manual for High Frequency SOIC 8
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10EL58D bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - ON Semiconductor

Back Button MC10EL58D Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10EL58D Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC10EL58D Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC10EL58D Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC10EL58D Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC10EL58D Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC10EL58D Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor MC10EL58D Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor MC10EL58D Datasheet HTML 14Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 20 page
background image
ECLSOIC8EVB
http://onsemi.com
10
J3
J2
R7
50
W
(optional) J7
C1
0.01
mF
GND
C4
0.1
mF
GND
Short
VCC
VEE
DUT
Pin 4
Pin 3
Pin 2
Pin 1
Pin 5
Pin 6
Pin 7
Pin 8
Figure 9. Configuration 6 − Translator Schematic
Table 9. Configuration 6
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4
Pin 5
Pin 6
Pin 7
Pin 8
Device
J1
R1
J2
R2
J3
R3
J4
R4
C2
C3
J6
R6
J7
R7
C1
C4
MC10ELT20D/MC100EL20D
No
No
Yes
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Optional
Yes
Yes
MC10EPT20D/MC100EPT20D
No
No
Yes
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Optional
Yes
Yes


Số phần tương tự - MC10EL58D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10EL58D ONSEMI-MC10EL58D Datasheet
143Kb / 9P
   5.0 V ECL 2:1 Multiplexer
December, 2006 ??Rev. 7
MC10EL58DG ONSEMI-MC10EL58DG Datasheet
143Kb / 9P
   5.0 V ECL 2:1 Multiplexer
December, 2006 ??Rev. 7
MC10EL58DG ONSEMI-MC10EL58DG Datasheet
153Kb / 8P
   5.0V ECL 2:1 Multiplexer
July, 2016 ??Rev. 9
MC10EL58DR2 ONSEMI-MC10EL58DR2 Datasheet
143Kb / 9P
   5.0 V ECL 2:1 Multiplexer
December, 2006 ??Rev. 7
MC10EL58DR2G ONSEMI-MC10EL58DR2G Datasheet
143Kb / 9P
   5.0 V ECL 2:1 Multiplexer
December, 2006 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC10EL58D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
ECLSOIC8EVB ONSEMI-ECLSOIC8EVB Datasheet
201Kb / 20P
   Evaluation Board Manual for High Frequency SOIC 8
August, 2004 ??Rev. 1
ECLLQFP32EVB ONSEMI-ECLLQFP32EVB Datasheet
238Kb / 22P
   Evaluation Board Manual for High Frequency LQFP32
April, 2003 - Rev. 1
ECLTSSOP20EVB ONSEMI-ECLTSSOP20EVB Datasheet
188Kb / 18P
   Evaluation Board Manual for High Frequency TSSOP 20
May, 2003 - Rev. 1
NB4N527SMNEVB ONSEMI-NB4N527SMNEVB Datasheet
321Kb / 8P
   Evaluation Board Manual for NB4N527S
September, 2008 ??Rev. 1
NBSG111BAEVB ONSEMI-NBSG111BAEVB Datasheet
355Kb / 12P
   Evaluation Board Manual for NBSG111
October, 2003 ??Rev. 0
logo
Sipex Corporation
SP6660EB SIPEX-SP6660EB Datasheet
35Kb / 6P
   Evaluation Board Manual
SP6661EB SIPEX-SP6661EB Datasheet
51Kb / 5P
   Evaluation Board Manual
SP504EB SIPEX-SP504EB Datasheet
132Kb / 18P
   Evaluation Board Manual
logo
Motorola, Inc
MC145192EVK MOTOROLA-MC145192EVK Datasheet
282Kb / 48P
   Evaluation Board Manual
logo
Sipex Corporation
SP6126 SIPEX-SP6126_1 Datasheet
375Kb / 8P
   Evaluation Board Manual
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com