công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BC373 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện BC373
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Voltage Darlington Transistors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

BC373 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  BC373 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor BC373 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor BC373 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor BC373 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
BC372, BC373
http://onsemi.com
3
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
Figure 1. DC Current Gain
100 K
1 K
1
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
Figure 2. “Saturation” and “On” Voltages
1.6
1.2
1
0
5
100
10
500
10
100
1000
10 K
TA = 125°C
25°C
−55°C
VCE = 5 V
1.4
0.8
0.6
VBE(sat) @ IC/IB = 100
0.2
VBE(on) @ VCE = 5 V
VCE(sat) @ IC/IB = 100
0.4
Figure 3. Current−Gain — Bandwidth Product
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
1000
100
10
VCE = 5 V
TJ = 25°C
0.6
10
1
600
100
Figure 4. Capacitances
VR, REVERSE VOLTAGE (VOLTS)
10
0.1
100
Cib
100
1
10
Cob


Số phần tương tự - BC373

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
BC373 MOTOROLA-BC373 Datasheet
107Kb / 4P
   High Voltage Darlington Transistors
logo
ON Semiconductor
BC373 ONSEMI-BC373 Datasheet
64Kb / 4P
   High Voltage Darlington Transistors
March, 2007 ??Rev. 4
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BC373 NJSEMI-BC373 Datasheet
94Kb / 3P
   High Voltage Darlington Transistors
More results

Mô tả tương tự - BC373

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
BC372 MOTOROLA-BC372 Datasheet
107Kb / 4P
   High Voltage Darlington Transistors
logo
ON Semiconductor
BC372 ONSEMI-BC372_07 Datasheet
64Kb / 4P
   High Voltage Darlington Transistors
March, 2007 ??Rev. 4
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BC372 NJSEMI-BC372 Datasheet
94Kb / 3P
   High Voltage Darlington Transistors
logo
SanRex Corporation
QCA100AA100 SANREX-QCA100AA100 Datasheet
105Kb / 2P
   High power Darlington Transistors.
logo
STMicroelectronics
BU941ZP STMICROELECTRONICS-BU941ZP_05 Datasheet
496Kb / 9P
   HIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER NPN POWER DARLINGTON TRANSISTORS
BU941ZP STMICROELECTRONICS-BU941ZP_08 Datasheet
486Kb / 11P
   High voltage ignition coil driver NPN power Darlington transistors
BU931 STMICROELECTRONICS-BU931_1 Datasheet
786Kb / 13P
   High voltage ignition coil driver NPN power Darlington transistors
BU941 STMICROELECTRONICS-BU941_08 Datasheet
491Kb / 12P
   High voltage ignition coil driver NPN power Darlington transistors
logo
Motorola, Inc
MPSA13 MOTOROLA-MPSA13 Datasheet
225Kb / 6P
   Darlington Transistors
logo
ON Semiconductor
MMBTA63LT1G ONSEMI-MMBTA63LT1G Datasheet
93Kb / 4P
   Darlington Transistors
October, 2016 ??Rev. 6
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com