công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST92F150JCR1TB bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST92F150JCR1TB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8/16-BIT SINGLE VOLTAGE FLASH MCU FAMILY WITH RAM, E3 TM(EMULATED EEPROM), CAN 2.0B AND J1850 BLPD
Download  429 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST92F150JCR1TB bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button ST92F150JCR1TB Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics ST92F150JCR1TB Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics ST92F150JCR1TB Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics ST92F150JCR1TB Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics ST92F150JCR1TB Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics ST92F150JCR1TB Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics ST92F150JCR1TB Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics ST92F150JCR1TB Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics ST92F150JCR1TB Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 429 page
background image
6/429
ST92F124/F150/F250 - GENERAL DESCRIPTION
Figure 1. ST92F124R9: Architectural Block Diagram
256 bytes
Register File
RAM
2 Kbytes
ST9 CORE
8/16 bits
CPU
Interrupt
Management
RCCU
WATCHDOG
NMI
MISO
MOSI
SCK
SS
ST. TIMER
SPI
SDA
SCL
I2C BUS
SCI M
FLASH
64 Kbytes
TXCLK
RXCLK
SIN
DCD
SOUT
CLKOUT
RTS
WDOUT
HW0SW1
STOUT
Fully
Prog.
I/Os
P0[7:0]
P1[2:0]
P2[7:0]
P3[7:4]
P4[7:4]
P5[7:0]
P6[5:2,0]
P7[7:0]
MF TIMER 0
TINPA0
TOUTA0
TINPB0
TOUTB0
TINPA1
TOUTA1
TINPB1
TOUTB1
INT[5:0]
WKUP[13:0]
MF TIMER 1
E3 TM
1 Kbyte
OSCIN
OSCOUT
RESET
CLOCK2/8
INTCLK
CK_AF
ADC
AVDD
AVSS
AIN[15:8]
EXTRG
VREG
VOLTAGE
REGULATOR
The alternate functions (Italic characters) are mapped on Port 0, Port 1, Port2, Port3, Port4, Port5, Port6
and Port7.
ICAPA0
OCMPA0
ICAPB0
ICAPA1
OCMPA1
ICAPB1
EF TIMER 1
EF TIMER 0
9


Số phần tương tự - ST92F150JCR1TB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ST92F150JCR1TB STMICROELECTRONICS-ST92F150JCR1TB Datasheet
3Mb / 426P
   8/16-BIT SINGLE VOLTAGE FLASH MCU FAMILY WITH RAM, E3 TMEMULATED EEPROM, CAN 2.0B AND J1850 BLPD
More results

Mô tả tương tự - ST92F150JCR1TB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ST92F124 STMICROELECTRONICS-ST92F124 Datasheet
3Mb / 426P
   8/16-BIT SINGLE VOLTAGE FLASH MCU FAMILY WITH RAM, E3 TMEMULATED EEPROM, CAN 2.0B AND J1850 BLPD
ST92F120 STMICROELECTRONICS-ST92F120 Datasheet
1Mb / 320P
   8/16-BIT FLASH MCU FAMILY WITH RAM, EEPROM AND J1850 BLPD
ST92F120V9 STMICROELECTRONICS-ST92F120V9 Datasheet
3Mb / 324P
   8/16-BIT FLASH MCU FAMILY WITH RAM, EEPROM AND J1850 BLPD
September 2002 Rev. 2.6
logo
ATMEL Corporation
T89C51CC01 ATMEL-T89C51CC01 Datasheet
1Mb / 146P
   Enhanced 8-bit MCU with CAN controller and Flash
logo
STMicroelectronics
ST7FOXA0 STMICROELECTRONICS-ST7FOXA0 Datasheet
1Mb / 123P
   8-bit MCU with single voltage Flash memory
February 2008 Rev 3
logo
Holtek Semiconductor In...
HT66F016 HOLTEK-HT66F016 Datasheet
1Mb / 116P
   Enhanced Flash Type 8-Bit MCU with EEPROM
HT66F30-1 HOLTEK-HT66F30-1 Datasheet
7Mb / 196P
   Enhanced Flash Type 8-Bit MCU with EEPROM
logo
STMicroelectronics
ST10F271B STMICROELECTRONICS-ST10F271B Datasheet
1Mb / 180P
   16-bit MCU with 128 Kbyte Flash memory and 8/12 Kbyte RAM
logo
Holtek Semiconductor In...
HT68F016 HOLTEK-HT68F016 Datasheet
1Mb / 116P
   Enhanced Flash Type 8-Bit MCU with EEPROM
logo
STMicroelectronics
ST7LITE49M STMICROELECTRONICS-ST7LITE49M Datasheet
1Mb / 188P
   8-bit MCU with single voltage Flash memory data EEPROM, ADC, 8/12-bit timers, and I짼C interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com