công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NZT6726 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện NZT6726
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP General Purpose Amplifier
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

NZT6726 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button NZT6726 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor NZT6726 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor NZT6726 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor NZT6726 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor NZT6726 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor NZT6726 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor NZT6726 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor NZT6726 Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor NZT6726 Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
Dimensions are in millimeter
Pkg type
A0
B0
W
D0
D1
E1
E2
F
P1
P0
K0
T
Wc
Tc
SOT-223
(12mm)
6.83
+/-0.10
7.42
+/-0.10
12.0
+/-0.3
1.55
+/-0.05
1.50
+/-0.10
1.75
+/-0.10
10.25
min
5.50
+/-0.05
8.0
+/-0.1
4.0
+/-0.1
1.88
+/-0.10
0.292
+/-
0.0130
9.5
+/-0.025
0.06
+/-0.02
P1
A0
D1
P0
F
W
E1
D0
E2
B0
Tc
Wc
K0
T
Dimensions are in inches and millimeters
Tape Size
Reel
Option
Dim A
Dim B
Dim C
Dim D
Dim N
Dim W1
Dim W2
Dim W3 (LSL-USL)
12mm
7" Dia
7.00
177.8
0.059
1.5
512 +0.020/-0.008
13 +0.5/-0.2
0.795
20.2
5.906
150
0.488 +0.078/-0.000
12.4 +2/0
0.724
18.4
0.469 – 0.606
11.9 – 15.4
12mm
13" Dia
13.00
330
0.059
1.5
512 +0.020/-0.008
13 +0.5/-0.2
0.795
20.2
7.00
178
0.488 +0.078/-0.000
12.4 +2/0
0.724
18.4
0.469 – 0.606
11.9 – 15.4
See detail AA
Dim A
max
13" Diameter Option
7" Diameter Option
Dim A
Max
See detail AA
W3
W2 max Measured at Hub
W1 Measured at Hub
Dim N
Dim D
min
Dim C
B Min
DETAIL AA
Notes: A0, B0, and K0 dimensions are determined with respect to the EIA/Jedec RS-481
rotational and lateral movement requirements (see sketches A, B, and C).
20 deg maximum component rotation
0.5mm
maximum
0.5mm
maximum
Sketch C (Top View)
Component lateral movement
Typical
component
cavity
center line
20 deg maximum
Typical
component
center line
B0
A0
Sketch B (Top View)
Component Rotation
Sketch A (Side or Front Sectional View)
Component Rotation
User Direction of Feed
SOT-223 Embossed Carrier Tape
Configuration: Figure 3.0
SOT-223 Reel Configuration: Figure 4.0
SOT-223 Tape and Reel Data, continued
July 1999, Rev. B


Số phần tương tự - NZT6726

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
NZT6726 FAIRCHILD-NZT6726 Datasheet
126Kb / 4P
   PNP General Purpose Amplifier
More results

Mô tả tương tự - NZT6726

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
2N4125 FAIRCHILD-2N4125 Datasheet
23Kb / 2P
   PNP General Purpose Amplifier
logo
Micro Commercial Compon...
MMBT2907A MCC-MMBT2907A Datasheet
89Kb / 3P
   PNP General Purpose Amplifier
logo
Fairchild Semiconductor
BC214L FAIRCHILD-BC214L Datasheet
27Kb / 4P
   PNP General Purpose Amplifier
logo
Unisonic Technologies
MMBT4403 UTC-MMBT4403 Datasheet
137Kb / 5P
   PNP GENERAL PURPOSE AMPLIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
2N3906 FAIRCHILD-2N3906_01 Datasheet
98Kb / 6P
   PNP General Purpose Amplifier
2N4402 FAIRCHILD-2N4402_01 Datasheet
68Kb / 7P
   PNP General Purpose Amplifier
BCW30 FAIRCHILD-BCW30_02 Datasheet
46Kb / 3P
   PNP General Purpose Amplifier
MPS6534 FAIRCHILD-MPS6534_01 Datasheet
294Kb / 7P
   PNP General Purpose Amplifier
MPS6562 FAIRCHILD-MPS6562_07 Datasheet
295Kb / 7P
   PNP General Purpose Amplifier
BCW89 FAIRCHILD-BCW89 Datasheet
77Kb / 3P
   PNP General Purpose Amplifier
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BC807 BILIN-BC807 Datasheet
193Kb / 5P
   PNP General Purpose Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com