công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP16NK60Z bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STP16NK60Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL 600V - 0.38 - 14 A TO-220 /I2SPAK/TO-247 Zener - Protecdet SuperMESH??MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP16NK60Z bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STP16NK60Z_05 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STP16NK60Z_05 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STP16NK60Z_05 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STP16NK60Z_05 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STP16NK60Z_05 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STP16NK60Z_05 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP16NK60Z_05 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP16NK60Z_05 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STP16NK60Z_05 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
STP16NK65Z - STB16NK65Z-S - STW16NK60Z
6/10
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.85
5.15
0.19
0.20
A1
2.20
2.60
0.086
0.102
b
1.0
1.40
0.039
0.055
b1
2.0
2.40
0.079
0.094
b2
3.0
3.40
0.118
0.134
c
0.40
0.80
0.015
0.03
D
19.85
20.15
0.781
0.793
E
15.45
15.75
0.608
0.620
e5.45
0.214
L
14.20
14.80
0.560
0.582
L1
3.70
4.30
0.14
0.17
L2
18.50
0.728
øP
3.55
3.65
0.140
0.143
øR
4.50
5.50
0.177
0.216
S5.50
0.216
TO-247 MECHANICAL DATA


Số phần tương tự - STP16NK60Z_05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP16NK60Z-S STMICROELECTRONICS-STP16NK60Z-S Datasheet
283Kb / 11P
   N-CHANNEL 600V - 0.38??- 14A TO-220 / I2SPAK / TO-247 Zener-Protected SuperMESH??MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STP16NK60Z_05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP16NK60Z STMICROELECTRONICS-STP16NK60Z Datasheet
283Kb / 11P
   N-CHANNEL 600V - 0.38??- 14A TO-220 / I2SPAK / TO-247 Zener-Protected SuperMESH??MOSFET
STP20NK50Z STMICROELECTRONICS-STP20NK50Z_04 Datasheet
380Kb / 13P
   N-CHANNEL 500V -0.23廓- 17A TO-220/D2PAK/I2SPAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH??MOSFET
STP16NK65Z STMICROELECTRONICS-STP16NK65Z Datasheet
286Kb / 12P
   N-CHANNEL 650V-0.38OHM-13A TO-220 I2SPAK Zener - Protected SuperMESH MOSFET
STF16NK60Z STMICROELECTRONICS-STF16NK60Z Datasheet
751Kb / 15P
   N-channel 600 V, 038 廓, 14 A, TO-220, TO-220FP, TO-247 Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
STW18NK60Z STMICROELECTRONICS-STW18NK60Z Datasheet
206Kb / 9P
   N-CHANNEL 600V - 0.27??- 16A TO-247 Zener-Protected SuperMESH??MOSFET
STB13NK60Z STMICROELECTRONICS-STB13NK60Z_05 Datasheet
369Kb / 17P
   N-CHANNEL 600V-0.48廓-13A-TO-220/FP-D짼/I짼PAK-TO-247 Zener-Protected SuperMESH??MOSFET
STP14NK60Z STMICROELECTRONICS-STP14NK60Z Datasheet
672Kb / 17P
   N-CHANNEL 600V-0.45ohm-13.5A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH Power MOSFET
STP13NK60Z STMICROELECTRONICS-STP13NK60Z Datasheet
657Kb / 14P
   N-CHANNEL 600V-0.48ohm-13A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STP20NK50Z STMICROELECTRONICS-STP20NK50Z Datasheet
133Kb / 7P
   N-CHANNEL 500V - 0.23ohm - 20A TO-220/TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STB10NK60Z STMICROELECTRONICS-STB10NK60Z Datasheet
409Kb / 19P
   N-channel 600V - 0.65OHM - 10A - I2/D2PAK - TO-220/FP - TO-247 Zener-protected SuperMESH TM Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com