công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STN2NE10L bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STN2NE10L
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 100V - 0.33??-2A - SOT-223
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STN2NE10L bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STN2NE10L_07 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STN2NE10L_07 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STN2NE10L_07 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STN2NE10L_07 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STN2NE10L_07 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STN2NE10L_07 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STN2NE10L_07 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STN2NE10L_07 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STN2NE10L_07 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
Test circuit
STN2NE10L
8/12
3
Test circuit
Figure 12. Switching times test circuit for
resistive load
Figure 13. Gate charge test circuit
Figure 14. Test circuit for inductive load
switching and diode recovery times
Figure 15. Unclamped Inductive load test
circuit
Figure 16. Unclamped inductive waveform
Figure 17. Switching time waveform


Số phần tương tự - STN2NE10L_07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STN2NE10LA VBSEMI-STN2NE10LA Datasheet
977Kb / 6P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STN2NE10L_07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STN2NE10 STMICROELECTRONICS-STN2NE10 Datasheet
62Kb / 5P
   N - CHANNEL 100V - 0.33 ohm - 2A - SOT-223 STripFET POWER MOSFET
STN2NE10L STMICROELECTRONICS-STN2NE10L Datasheet
85Kb / 8P
   N-CHANNEL 100V - 0.33ohm - 2A SOT-223 STripFET POWER MOSFET
STN2NF10 STMICROELECTRONICS-STN2NF10 Datasheet
259Kb / 8P
   N-CHANNEL 100V - 0.23ohm - 2A SOT-223 STripFET??II POWER MOSFET
STN2NE06 STMICROELECTRONICS-STN2NE06 Datasheet
84Kb / 8P
   N-CHANNEL 60V - 0.18ohm - 2A - SOT-223 STripFET POWER MOSFET
STN2NF06 STMICROELECTRONICS-STN2NF06 Datasheet
105Kb / 9P
   N - CHANNEL 60V - 0.12ohm - 2A - SOT-223 STripFET POWER MOSFET
STN1NF10 STMICROELECTRONICS-STN1NF10 Datasheet
268Kb / 8P
   N-CHANNEL 100V - 0.7ohm - 1A SOT-223 STripFET??II POWER MOSFET
STN2NF06L STMICROELECTRONICS-STN2NF06L Datasheet
290Kb / 8P
   N-CHANNEL 60V - 0.1 ohm - 2A SOT-223 STripFET??II POWER MOSFET
STN2NF10 STMICROELECTRONICS-STN2NF10_07 Datasheet
248Kb / 13P
   N-channel 100V - 0.23廓 - 2.4A - SOT-223 STripFET??II Power MOSFET
logo
Xian Semipower Electron...
SW4N40D SEMIPOWER-SW4N40D Datasheet
671Kb / 6P
   N-channel Enhanced mode SOT-223 MOSFET
logo
STMicroelectronics
STN7NF10 STMICROELECTRONICS-STN7NF10 Datasheet
274Kb / 8P
   N-CHANNEL 100V - 0.055 ohm - 5A SOT-223 LOW GATE CHARGE STripFET??II POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com