công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS339 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện TS339
Giải thích chi tiết về linh kiện  Micropower Quad CMOS Voltage Comparators
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TS339 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

  TS339_05 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics TS339_05 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics TS339_05 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TS339_05 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TS339_05 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TS339_05 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TS339_05 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TS339_05 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TS339_05 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
TS339
Package Mechanical Data
7/9
4.2
SO-14 Package
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
1.75
0.068
a1
0.1
0.2
0.003
0.007
a2
1.65
0.064
b
0.35
0.46
0.013
0.018
b1
0.19
0.25
0.007
0.010
C
0.5
0.019
c1
45˚ (typ.)
D
8.55
8.75
0.336
0.344
E
5.8
6.2
0.228
0.244
e
1.27
0.050
e3
7.62
0.300
F
3.8
4.0
0.149
0.157
G
4.6
5.3
0.181
0.208
L
0.5
1.27
0.019
0.050
M
0.68
0.026
S˚ (max.)
SO-14 MECHANICAL DATA
PO13G
8


Số phần tương tự - TS339_05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS339 TSC-TS339_09 Datasheet
218Kb / 7P
   Low Power Low Offset Quad Comparators
More results

Mô tả tương tự - TS339_05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TS3704 STMICROELECTRONICS-TS3704_07 Datasheet
137Kb / 11P
   MICROPOWER QUAD CMOS VOLTAGE COMPARATORS
TS3704C STMICROELECTRONICS-TS3704C Datasheet
51Kb / 6P
   MICROPOWER QUAD CMOS VOLTAGE COMPARATORS
TS339C STMICROELECTRONICS-TS339C Datasheet
51Kb / 6P
   MICROPOWER QUAD CMOS VOLTAGE COMPARATORS
TSX3704 STMICROELECTRONICS-TSX3704 Datasheet
990Kb / 22P
   Micropower quad CMOS voltage comparators
February 2016 Rev 2
TS3V3704 STMICROELECTRONICS-TS3V3704 Datasheet
59Kb / 6P
   3V MICROPOWER QUAD VOLTAGE COMPARATORS
logo
Texas Instruments
TLC3704-Q1 TI1-TLC3704-Q1_14 Datasheet
395Kb / 26P
[Old version datasheet]   QUAD MICROPOWER LinCMOS VOLTAGE COMPARATORS
TLC3704 TI-TLC3704 Datasheet
350Kb / 31P
[Old version datasheet]   QUAD MICROPOWER LinCMOSE VOLTAGE COMPARATORS
TLC3704 TI1-TLC3704_16 Datasheet
1Mb / 37P
[Old version datasheet]   QUAD MICROPOWER LinCMOS VOLTAGE COMPARATORS
TLC3704-Q1 TI-TLC3704-Q1 Datasheet
383Kb / 23P
[Old version datasheet]   QUAD MICROPOWER LINCMOS VOLTAGE COMPARATORS
logo
STMicroelectronics
TS3V339 STMICROELECTRONICS-TS3V339 Datasheet
59Kb / 6P
   3V MICROPOWER QUAD VOLTAGE COMPARATORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com