công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PZTA56 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện PZTA56
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP General Purpose Amplifier
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

PZTA56 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  PZTA56 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor PZTA56 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor PZTA56 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor PZTA56 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor PZTA56 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor PZTA56 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor PZTA56 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor PZTA56 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor PZTA56 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2
www.fairchildsemi.com
MPSA56/MMBTA56/PZTA56 Rev. 1.0.2
Electrical Characteristics
TA = 25°C unless otherwise specified.
*Pulse Test: Pulse Width
≤ 300µs, Duty Cycle ≤ 2.0%
Note:
All voltages (V) and currents (A) are negative polarity for PNP transistors.
Spice Model
PNP
(Is=12.27p Xti=3 Eg=1.11 Vaf=100 Bf=91.63 Ne=1.531 Ise=12.27p Ikf=1.009 Xtb=1.5 Br=1.287 Nc=2 Isc=0 Ikr=0 Rc=.6
Cjc=48.28p Mjc=.5615 Vjc=.75 Fc=.5 Cje=106.7p Mje=.5168 Vje=.75 Tr=496.3n Tf=865.8p Itf=.2 Vtf=2 Xtf=.8 Rb=10)
Parameter
Symbol
Test Condition
Min.
Max.
Units
OFF CHARACTERISTICS
Collector-Emitter Breakdown Voltage*
V(BR)CEO
IC = -1.0mA, IB = 0
-80
V
Collector-Base Breakdown Voltage
V(BR)CBO
IC = -100µA, IE = 0
-80
V
Emitter-Base Breakdown Voltage
V(BR)EBO
IE = -100µA, IC = 0
-4.0
V
Collector-Cutoff Current
ICEO
VCE = -60V, IB = 0
-0.1
µA
Collector-Cutoff Current
ICBO
VCB = -80V, IE = 0
-0.1
µA
ON CHARACTERISTICS
DC Current Gain
hFE
IC = -10mA, VCE = -1.0V
IC = -100mA, VCE = -1.0V
100
100
Collector-Emitter Saturation Voltage
VCE(sat)
IC = -100mA, IB = -10mA
-0.2
V
Base-Emitter On Voltage
VBE(on)
IC = -100mA, VCE = -1.0V
-1.2
V
SMALL SIGNAL CHARACTERISTICS
Current Gain – Bandwidth Product
fT
IC = -100mA, VCE = -1.0V,
f = 100MHz
50
MHz


Số phần tương tự - PZTA56

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PZTA56 PHILIPS-PZTA56 Datasheet
52Kb / 8P
   PNP general purpose transistor
1997 Apr 01
logo
Fairchild Semiconductor
PZTA56 FAIRCHILD-PZTA56 Datasheet
648Kb / 15P
   PNP General Purpose Amplifier
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
PZTA56 JIANGSU-PZTA56 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Guangdong Kexin Industr...
PZTA56 KEXIN-PZTA56 Datasheet
59Kb / 1P
   PNP General Purpose Transistor
logo
Nanjing International G...
PZTA56 DGNJDZ-PZTA56 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
More results

Mô tả tương tự - PZTA56

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
2N4125 FAIRCHILD-2N4125 Datasheet
23Kb / 2P
   PNP General Purpose Amplifier
logo
Micro Commercial Compon...
MMBT2907A MCC-MMBT2907A Datasheet
89Kb / 3P
   PNP General Purpose Amplifier
logo
Fairchild Semiconductor
BC214L FAIRCHILD-BC214L Datasheet
27Kb / 4P
   PNP General Purpose Amplifier
logo
Unisonic Technologies
MMBT4403 UTC-MMBT4403 Datasheet
137Kb / 5P
   PNP GENERAL PURPOSE AMPLIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
2N3906 FAIRCHILD-2N3906_01 Datasheet
98Kb / 6P
   PNP General Purpose Amplifier
2N4402 FAIRCHILD-2N4402_01 Datasheet
68Kb / 7P
   PNP General Purpose Amplifier
BCW30 FAIRCHILD-BCW30_02 Datasheet
46Kb / 3P
   PNP General Purpose Amplifier
MPS6534 FAIRCHILD-MPS6534_01 Datasheet
294Kb / 7P
   PNP General Purpose Amplifier
MPS6562 FAIRCHILD-MPS6562_07 Datasheet
295Kb / 7P
   PNP General Purpose Amplifier
BCW89 FAIRCHILD-BCW89 Datasheet
77Kb / 3P
   PNP General Purpose Amplifier
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BC807 BILIN-BC807 Datasheet
193Kb / 5P
   PNP General Purpose Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com