công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRFZ48RL bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRFZ48RL
Giải thích chi tiết về linh kiện  HEXFET Power MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFZ48RL bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRFZ48RL Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFZ48RL Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFZ48RL Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFZ48RL Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFZ48RL Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFZ48RL Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFZ48RL Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFZ48RL Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRFZ48RL Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
IRFZ48RS/IRFZ48RL
4
www.irf.com
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
1000

OPERATION IN THIS AREA LIMITED
BY RDS(on)

Single Pulse
T
T
= 175 C
= 25 C
°
°
J
C
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS

10us

100us

1ms

10ms


Số phần tương tự - IRFZ48RL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
IRFZ48RL VISHAY-IRFZ48RL Datasheet
961Kb / 8P
   Power MOSFET
S-Pending-Rev. A, 22-Jul-08
IRFZ48RL VISHAY-IRFZ48RL Datasheet
208Kb / 9P
   Power MOSFET
Rev. C, 30-May-11
logo
International Rectifier
IRFZ48RLPBF IRF-IRFZ48RLPBF Datasheet
255Kb / 10P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 60V , RDS(on) = 0.018廓 , ID = 50A )
logo
Vishay Siliconix
IRFZ48RLPBF VISHAY-IRFZ48RLPBF Datasheet
961Kb / 8P
   Power MOSFET
S-Pending-Rev. A, 22-Jul-08
IRFZ48RLPBF VISHAY-IRFZ48RLPBF Datasheet
208Kb / 9P
   Power MOSFET
Rev. C, 30-May-11
More results

Mô tả tương tự - IRFZ48RL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com