công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM431SBCMF bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện LM431SBCMF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Programmable Shunt Regulator
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

LM431SBCMF bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button LM431SBCMF Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor LM431SBCMF Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor LM431SBCMF Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor LM431SBCMF Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor LM431SBCMF Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor LM431SBCMF Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor LM431SBCMF Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor LM431SBCMF Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor LM431SBCMF Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
LM431SA/LM431SB/LM431SC
8
Mechanical Dimensions
Package
Dimensions in millimeters
Marking
SOT-23F
43A
43B
43C
2% tolerance
1% tolerance
0.5% tolerance


Số phần tương tự - LM431SBCMF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
LM431SBCMF FAIRCHILD-LM431SBCMF Datasheet
88Kb / 10P
   Programmable Shunt Regulator
LM431SBCMF FAIRCHILD-LM431SBCMF Datasheet
117Kb / 11P
   Programmable Shunt Regulator
LM431SBCMFX FAIRCHILD-LM431SBCMFX Datasheet
420Kb / 12P
   Programmable Shunt Regulator
logo
ON Semiconductor
LM431SBCMFX ONSEMI-LM431SBCMFX Datasheet
260Kb / 12P
   Programmable Shunt Regulator
July, 2018 ??Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - LM431SBCMF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
LM336Z5 FAIRCHILD-LM336Z5 Datasheet
157Kb / 6P
   Programmable Shunt Regulator
LM431BIZX FAIRCHILD-LM431BIZX Datasheet
230Kb / 11P
   Programmable Shunt Regulator
LM431ACZX FAIRCHILD-LM431ACZX Datasheet
230Kb / 11P
   Programmable Shunt Regulator
KA431 FAIRCHILD-KA431 Datasheet
90Kb / 12P
   Programmable Shunt Regulator
LM431A FAIRCHILD-LM431A Datasheet
122Kb / 12P
   Programmable Shunt Regulator
logo
ON Semiconductor
KA431S ONSEMI-KA431S Datasheet
457Kb / 11P
   Programmable Shunt Regulator
March 2015 Rev. 6.7
logo
Fairchild Semiconductor
LM336Z25 FAIRCHILD-LM336Z25 Datasheet
178Kb / 6P
   Programmable Shunt Regulator
LM336-5.0 FAIRCHILD-LM336-5.0 Datasheet
64Kb / 6P
   Programmable Shunt Regulator
TL431 FAIRCHILD-TL431 Datasheet
87Kb / 10P
   Programmable Shunt Regulator
LM431SA FAIRCHILD-LM431SA Datasheet
88Kb / 10P
   Programmable Shunt Regulator
LM336-2.5 FAIRCHILD-LM336-2.5 Datasheet
60Kb / 6P
   Programmable Shunt Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com