công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KSD471A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện KSD471A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Audio Frequency Power Amplifier
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

KSD471A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  KSD471A_04 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor KSD471A_04 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor KSD471A_04 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor KSD471A_04 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
©2004 Fairchild Semiconductor Corporation
Rev. B3, April 2004
Typical Characteristics
Figure 1. Static Characteristic
Figure 2. DC current Gain
Figure 3. Base-Emitter Saturation Voltage
Collector-Emitter Saturation Voltage
Figure 4. Collector Output Capacitance
Figure 5. Current Gain Bandwidth Product
Figure 6. Safe Operating Area
01
234
567
89
10
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
IB = 5.0mA
IB = 4.5mA
IB = 4.0mA
IB = 3.0mA
IB = 3.5mA
IB = 2.5mA
IB = 1.5mA
IB = 1.0mA
IB = 2.0mA
IB = 0.5mA
VCE[V], COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE
1
10
100
1000
1
10
100
1000
VCE=1.0V
IC[mA], COLLECTOR CURRENT
1
10
100
1000
0.01
0.1
1
10
VCE(sat)
VBE(sat)
IC[mA], COLLECTOR CURRENT
110
100
1
10
100
f = 1MHz
IE=0
VCB [V], COLLECTOR-BASE VOLTAGE
1
10
100
1000
1
10
100
1000
VCE = 6V
IC[mA], COLLECTOR CURRENT
-0.01
-0.1
-1
-10
1.TC=25
oC
2.Single pulse
-100
-10
-1
DC
VCE[V], COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE


Số phần tương tự - KSD471A_04

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
KSD471A-G MCC-KSD471A-G Datasheet
289Kb / 3P
   NPN Silicon Transistors
KSD471A-O MCC-KSD471A-O Datasheet
289Kb / 3P
   NPN Silicon Transistors
logo
Nanjing International G...
KSD471A-TA DGNJDZ-KSD471A-TA Datasheet
1Mb / 5P
   TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Micro Commercial Compon...
KSD471A-Y MCC-KSD471A-Y Datasheet
289Kb / 3P
   NPN Silicon Transistors
logo
Fairchild Semiconductor
KSD471AYBU FAIRCHILD-KSD471AYBU Datasheet
47Kb / 4P
   Audio Frequency Power Amplifier
More results

Mô tả tương tự - KSD471A_04

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KSA1220 FAIRCHILD-KSA1220 Datasheet
76Kb / 5P
   Audio Frequency Power Amplifier High Frequency Power Amplifier
KSA1220AYS FAIRCHILD-KSA1220AYS Datasheet
82Kb / 5P
   Audio Frequency Power Amplifier High Frequency Power Amplifier
KSD794AYSTU FAIRCHILD-KSD794AYSTU Datasheet
57Kb / 5P
   Audio Frequency Power Amplifier
KSD985 FAIRCHILD-KSD985 Datasheet
50Kb / 5P
   Audio Frequency Power Amplifier
KSB772 FAIRCHILD-KSB772 Datasheet
76Kb / 5P
   Audio Frequency Power Amplifier
KSC2682 FAIRCHILD-KSC2682 Datasheet
48Kb / 5P
   Audio Frequency Power Amplifier
logo
First Silicon Co., Ltd
FTC2690 FS-FTC2690 Datasheet
249Kb / 2P
   Audio frequency power amplifier
logo
Fairchild Semiconductor
KSD1021 FAIRCHILD-KSD1021 Datasheet
41Kb / 4P
   Audio Frequency Power Amplifier
KSD471AYBU FAIRCHILD-KSD471AYBU Datasheet
47Kb / 4P
   Audio Frequency Power Amplifier
logo
SemiHow Co.,Ltd.
KSH772 SEMIHOW-KSH772 Datasheet
232Kb / 5P
   Audio Frequency Power Amplifier
KSE772 SEMIHOW-KSE772 Datasheet
184Kb / 5P
   Audio Frequency Power Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com