công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KSB798 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện KSB798
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP Epitaxial Silicon Transistor
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

KSB798 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  KSB798_05 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor KSB798_05 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor KSB798_05 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor KSB798_05 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor KSB798_05 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
©2005 Fairchild Semiconductor Corporation
1
www.fairchildsemi.com
KSB798 Rev. B1
July 2005
KSB798
PNP Epitaxial Silicon Transistor
Audio Frequency Power Amplifier
• Collector Current : IC = -1A
• Collector Power Dissipation : PC = 2W
Absolute Maximum Ratings T
a = 25°C unless otherwise noted
* PW
≤ 10ms, Duty cycle ≤ 50%
Electrical Characteristics T
a = 25°C unless otherwise noted
Symbol
Parameter
Ratings
Units
VCBO
Collector-Base Voltage
-30
V
VCEO
Collector-Emitter Voltage
-25
V
VEBO
Emitter-Base Voltage
-5
V
IC
Collector Current (DC)
-1.0
A
ICP
Collector Current (Pulse) *
-1.5
A
PC
Collector Power Dissipation
2.0
W
TJ
Junction Temperature
150
°C
TSTG
Storage Temperature
-55 ~ 150
°C
Symbol
Parameter
Test Condition
Min.
Typ.
Max.
Units
BVCBO
Collector-Base Breakdown Voltage
IC = -100µA, IE = 0
-30
V
BVCEO
Collector-Emitter Breakdown Voltage
IC = -1mA, IB = 0
-25
V
BVEBO
Emitter-Base Breakdown Voltage
IE = -100µA, IC = 0
-5
V
ICBO
Collector Cut-off Current
VCB = -30V, IE = 0
-0.1
µA
IEBO
Emitter Cut-off Current
VEB = -5V, IC = 0
-0.1
µA
hFE1
hFE2
DC Current Gain
VCE = -1V, IC = -0.1A
VCE = -1V, IC = -1.0A
90
50
400
VCE (sat)
Collector-Emitter Saturation Voltage
IC = -1.0A, IB = -0.1A
-0.4
V
VBE (sat)
Base-Emitter Saturation Voltage
IC = -1.0A, IB = -0.1A
-1.2
V
VBE (on)
Base-Emitter On Voltage
VCE = -6V, IC = -10mA
-0.6
-0.7
V
fT
Current Gain Bandwidth Product
VCE = -6V, IC = -10mA
110
MHz
Cob
Output Capacitance
VCB = -6V, IE = 0, f = 1MHz
18
pF
SOT-89
1
1. Base 2. Collector 3. Emitter
79
8
PY
W W
hFE grage
Year code
Weekly code
Marking


Số phần tương tự - KSB798_05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KSB798 FAIRCHILD-KSB798 Datasheet
42Kb / 4P
   Audio Frequency Power Amplifier
More results

Mô tả tương tự - KSB798_05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
2SA1300 UTC-2SA1300 Datasheet
110Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
FJC1308 FAIRCHILD-FJC1308_05 Datasheet
446Kb / 5P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
KSA1201 FAIRCHILD-KSA1201_05 Datasheet
430Kb / 5P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
KSA1203 FAIRCHILD-KSA1203_05 Datasheet
432Kb / 5P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
logo
List of Unclassifed Man...
GM1188 ETC2-GM1188 Datasheet
359Kb / 2P
   PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Unisonic Technologies
2SA1020 UTC-2SA1020_05 Datasheet
199Kb / 4P
   SILICON PNP EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
FJY4002R FAIRCHILD-FJY4002R Datasheet
290Kb / 4P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
FJY4012R FAIRCHILD-FJY4012R Datasheet
283Kb / 4P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
logo
GTM CORPORATION
GM1300 GTM-GM1300 Datasheet
172Kb / 2P
   PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
MMBT4403K FAIRCHILD-MMBT4403K Datasheet
60Kb / 4P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
MJD45H11 FAIRCHILD-MJD45H11_10 Datasheet
164Kb / 5P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com