công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STA51813TR bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STA51813TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  40V 3.5A quad power half bridge
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STA51813TR bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STA51813TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STA51813TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STA51813TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STA51813TR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STA51813TR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STA51813TR Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STA51813TR Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STA51813TR Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STA51813TR Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 19 page
background image
STA518
Electrical specifications
11/19
Figure 3.
Low current dead time for Single End application: test circuit.
Figure 4.
High current dead time for Bridge application: block diagram
Figure 5.
High current dead time for Bridge application: test circuit
Low current dead time = MAX(DTr,DTf)
OUTxY
Vcc
(3/4)Vcc
(1/2)Vcc
(1/4)Vcc
t
DTf
DTr
Duty cycle = 50%
INxY
OUTxY
gnd
+Vcc
M58
M57
R 8
+
-
V67 =
vdc = Vcc/2
D03AU1458
INxA
INxB
+VCC
Q1
Q3
Q2
Q4
OUTxA
GND
OUTxB
D00AU1134
High Current Dead time for Bridge application = ABS(DTout(A)-DTin(A))+ABS(DTOUT(B)-DTin(B))
+VCC
Rload=8
Q2
OUTB
DTout(B)
DTin(B)
DTout(A)
C71 470nF
C70
470nF
C69
470nF
Iout=4A
Iout=4A
Q4
Q1
Q3
M64
INB
M63
D03AU1517
M58
INA
M57
DTin(A)
Duty cycle=A
Duty cycle=B
Duty cycle A and B: Fixed to have DC output current of 4A in the direction shown in figure
L68 22
µ
L67 22
µ
OUTA


Số phần tương tự - STA51813TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STA518A STMICROELECTRONICS-STA518A Datasheet
651Kb / 14P
   45V 3.5A QUAD POWER HALF BRIDGE
November 2004
STA518ATR STMICROELECTRONICS-STA518ATR Datasheet
651Kb / 14P
   45V 3.5A QUAD POWER HALF BRIDGE
November 2004
More results

Mô tả tương tự - STA51813TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STA505 STMICROELECTRONICS-STA505 Datasheet
180Kb / 9P
   40V 3.5A QUAD POWER HALF BRIDGE
STA505 STMICROELECTRONICS-STA505_06 Datasheet
176Kb / 10P
   40V 3.5A QUAD POWER HALF BRIDGE
STA501 STMICROELECTRONICS-STA501 Datasheet
95Kb / 8P
   40V 3.5A DOUBLE POWER HALF BRIDGE
STA500 STMICROELECTRONICS-STA500_06 Datasheet
245Kb / 11P
   30V 3.5A QUAD POWER HALF BRIDGE
STA500 STMICROELECTRONICS-STA500 Datasheet
201Kb / 10P
   30V 3.5A QUAD POWER HALF BRIDGE
STA518A STMICROELECTRONICS-STA518A Datasheet
651Kb / 14P
   45V 3.5A QUAD POWER HALF BRIDGE
November 2004
logo
Monolithic Power System...
MP8060 MPS-MP8060 Datasheet
322Kb / 10P
   16V, 3.5A Quad Channel Power Half-Bridge
logo
STMicroelectronics
STA506 STMICROELECTRONICS-STA506 Datasheet
142Kb / 14P
   40V 4A QUAD POWER HALF BRIDGE
STA508 STMICROELECTRONICS-STA508 Datasheet
116Kb / 10P
   40V 4.5A QUAD POWER HALF BRIDGE
STA508 STMICROELECTRONICS-STA508_06 Datasheet
180Kb / 10P
   40V 4.5A QUAD POWER HALF BRIDGE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com