công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STA51813TR bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STA51813TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  40V 3.5A quad power half bridge
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STA51813TR bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - STMicroelectronics

  STA51813TR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STA51813TR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STA51813TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STA51813TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STA51813TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STA51813TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STA51813TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STA51813TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STA51813TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 19 page
background image
May 2006
Rev 3
1/19
1
STA518
40V 3.5A quad power half bridge
Feature
Multipower BCD technology
Minimum input output pulse width distortion
200mΩ RdsON complementary dmos output
stage
CMOS compatible logic inputs
Thermal protection
Thermal warning output
Under voltage protection
Short circuit protection
Description
STA518 is a monolithic quad half bridge stage in
Multipower BCD Technology. The device can be
used also as dual bridge or reconfigured, by
connecting CONFIG pin to Vdd pin, as single
bridge with double current capability.
The device is particularly designed to make the
output stage of a stereo All-Digital High Efficiency
(DDX™) amplifier capable to deliver an output
power of 24W x 4 channels @ THD = 10% at Vcc
30V on 4W load in single ended configuration.
It can also deliver 50 + 50W @ THD = 10% at Vcc
29V as output power on 8W load in BTL
configuration and 70W @ THD = 10% at Vcc 34V
on 8W in single paralleled BTL configuration.
The input pins have threshold proportional to VL
pin voltage.
Order codes
PSSO36 (slug up)
Part number
Temp range,
°CPackage
Packing
STA518
-40 to 90
PowerSSO36 (slug up)
Tube
STA51813TR
-40 to 90
PowerSSO36 (slug up)
Tape & reel
www.st.com


Số phần tương tự - STA51813TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STA518A STMICROELECTRONICS-STA518A Datasheet
651Kb / 14P
   45V 3.5A QUAD POWER HALF BRIDGE
November 2004
STA518ATR STMICROELECTRONICS-STA518ATR Datasheet
651Kb / 14P
   45V 3.5A QUAD POWER HALF BRIDGE
November 2004
More results

Mô tả tương tự - STA51813TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STA505 STMICROELECTRONICS-STA505 Datasheet
180Kb / 9P
   40V 3.5A QUAD POWER HALF BRIDGE
STA505 STMICROELECTRONICS-STA505_06 Datasheet
176Kb / 10P
   40V 3.5A QUAD POWER HALF BRIDGE
STA501 STMICROELECTRONICS-STA501 Datasheet
95Kb / 8P
   40V 3.5A DOUBLE POWER HALF BRIDGE
STA500 STMICROELECTRONICS-STA500_06 Datasheet
245Kb / 11P
   30V 3.5A QUAD POWER HALF BRIDGE
STA500 STMICROELECTRONICS-STA500 Datasheet
201Kb / 10P
   30V 3.5A QUAD POWER HALF BRIDGE
STA518A STMICROELECTRONICS-STA518A Datasheet
651Kb / 14P
   45V 3.5A QUAD POWER HALF BRIDGE
November 2004
logo
Monolithic Power System...
MP8060 MPS-MP8060 Datasheet
322Kb / 10P
   16V, 3.5A Quad Channel Power Half-Bridge
logo
STMicroelectronics
STA506 STMICROELECTRONICS-STA506 Datasheet
142Kb / 14P
   40V 4A QUAD POWER HALF BRIDGE
STA508 STMICROELECTRONICS-STA508 Datasheet
116Kb / 10P
   40V 4.5A QUAD POWER HALF BRIDGE
STA508 STMICROELECTRONICS-STA508_06 Datasheet
180Kb / 10P
   40V 4.5A QUAD POWER HALF BRIDGE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com